Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
TC12-11GWA Datasheet(PDF) 4 Page - Kingbright Corporation |
|
TC12-11GWA Datasheet(HTML) 4 Page - Kingbright Corporation |
4 / 6 page SPEC NO: CDA0875 REV NO: V.1 DATE: NOV/18/2001 PAGE: 4 OF 6 APPROVED:J.LU CHECKED: DRAWN: S.H.CHEN Absolute Maximum Ratings at T)=25°°°°°C Notes: 1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width. 2. 4mm below package base. r e t e m a r a Pr e t e m a r a P r e t e m a r a P r e t e m a r a Pr e t e m a r a P y c n e i c if f E h g i Hy c n e i c if f E h g i H y c n e i c if f E h g i H y c n e i c if f E h g i Hy c n e i c if f E h g i H d e R n e e r Gn e e r G n e e r G n e e r Gn e e r Gw o ll e Yw o ll e Y w o ll e Y w o ll e Yw o ll e Y t h g ir B r e p u St h g ir B r e p u S t h g ir B r e p u S t h g ir B r e p u St h g ir B r e p u S d e R s ti n Us ti n U s ti n U s ti n Us ti n U n o it a p i s s i d r e w o P5 0 15 0 15 0 10 0 1W m t n e rr u C d r a w r o F C D0 35 20 30 3A m ] 1 [ t n e rr u C d r a w r o F k a e P0 6 10 4 10 4 15 5 1A m e g a tl o V e s r e v e R 5555 V e r u t a r e p m e T e g a r o t S / g n it a r e p O 0 4 - ° 5 8 + o T C °C ] 2 [ e r u t a r e p m e T r e d l o S d a e L 0 6 2 ° s d n o c e S 5 r o F C Electrical / Optical Characteristics at T)=25°°°°°C l o b m y Sl o b m y S l o b m y S l o b m y Sl o b m y Sr e t e m a r a Pr e t e m a r a P r e t e m a r a P r e t e m a r a Pr e t e m a r a Pe c i v e De c i v e D e c i v e D e c i v e De c i v e D. p y T. p y T . p y T . p y T. p y T. x a M. x a M . x a M . x a M. x a Ms ti n Us ti n U s ti n U s ti n Us ti n Us n o it i d n o C t s e Ts n o it i d n o C t s e T s n o it i d n o C t s e T s n o it i d n o C t s e Ts n o it i d n o C t s e T λ k a e p h t g n e l e v a W k a e P d e R y c n e i c if f E h g i H n e e r G w o ll e Y d e R t h g ir B r e p u S 7 2 6 5 6 5 0 9 5 0 6 6 m nA m 0 2 = F I λ D h t g n e l e v a W e t a n i m o D d e R y c n e i c if f E h g i H n e e r G w o ll e Y d e R t h g ir B r e p u S 5 2 6 8 6 5 8 8 5 0 4 6 m nA m 0 2 = F I λ ∆ 2 / 1 h t d i w fl a H e n i L l a rt c e p S d e R y c n e i c if f E h g i H n e e r G w o ll e Y d e R t h g ir B r e p u S 5 4 0 3 5 3 0 2 m nA m 0 2 = F I Ce c n a ti c a p a C d e R y c n e i c if f E h g i H n e e r G w o ll e Y d e R t h g ir B r e p u S 5 1 5 1 0 2 5 4 F pz H M 1 = f; V 0 = F V VF e g a tl o V d r a w r o F d e R y c n e i c if f E h g i H n e e r G w o ll e Y d e R t h g ir B r e p u S 0 . 2 2 . 2 1 . 2 5 8 . 1 5 . 2 5 . 2 5 . 2 5 . 2 VA m 0 2 = F I IR t n e rr u C e s r e v e Rll A0 1A uV 5 = R V |
Número de pieza similar - TC12-11GWA |
|
Descripción similar - TC12-11GWA |