Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
SI91845DT-35-T1 Datasheet(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix |
|
SI91845DT-35-T1 Datasheet(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix |
7 / 9 page Si91845/6 Vishay Siliconix Document Number: 71733 S-40591—Rev. B, 29-Mar-04 www.vishay.com 7 TYPICAL WAVEFORMS Load Transient Response-1 ILOAD 100 mA/div VOUT 10 mV/div VOUT = 3.0 V COUT = 1 mF ILOAD = 1 to 150 mA trise = 2 msec Load Transient Response-2 VOUT = 3.0 V COUT = 1 mF ILOAD = 150 to 1 mA tfall = 2 msec 20 ms/div ILOAD 100 mA/div VOUT 10 mV/div LineTransient Response-1 VOUT 10 mV/div VIN 2 V/div VINSTEP = 4 to 5 V VOUT = 3 V COUT = 1 mF CIN = 1 mF ILOAD = 150 mA trise = 5 msec 20 ms/div LineTransient Respons-2 VINSTEP = 5 to 4 V VOUT = 3 V COUT = 1 mF CIN = 1 mF ILOAD = 150 mA tfall = 5 msec 20 ms/div 20 ms/div VOUT 10 mV/div VIN 2 V/div |
Número de pieza similar - SI91845DT-35-T1 |
|
Descripción similar - SI91845DT-35-T1 |