Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

2SJ246L Datasheet(PDF) 2 Page - Hitachi Semiconductor

No. de pieza 2SJ246L
Descripción Electrónicos  SILICON P-CHANNEL MOS FET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Página de inicio  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SJ246L Datasheet(HTML) 2 Page - Hitachi Semiconductor

  2SJ246L Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SJ246L Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SJ246L Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SJ246L Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SJ246L Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SJ246L Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 2SJ246L Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
Table 2 Electrical Characteristics (Ta = 25°C)
Item
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Test conditions
———————————————————————————————————————————
Drain to source breakdown
V(BR)DSS
–30
V
ID = –10 mA, VGS = 0
voltage
———————————————————————————————————————————
Gate to source breakdown
V(BR)GSS
±20
V
IG = ±100 µA, VDS = 0
voltage
———————————————————————————————————————————
Gate to source leak current
IGSS
±10
µA
VGS = ±16 V, VDS = 0
———————————————————————————————————————————
Zero gate voltage drain current
IDSS
–100
µA
VDS = –25 V, VGS = 0
———————————————————————————————————————————
Gate to source cutoff voltage
VGS(off)
–1.0
–2.5
V
VDS = –10 V, ID = –1 mA
———————————————————————————————————————————
Static drain to source on state
RDS(on)
0.12
0.17
ID = –4 A
resistance
VGS = –10 V
————————————————————————
0.21
0.31
ID = –4 A
VGS = –4 V
———————————————————————————————————————————
Forward transfer admittance
|yfs|
3.0
5.0
S
VDS = –10 V
ID = –4 A
———————————————————————————————————————————
Input capacitance
Ciss
660
pF
VDS = –10 V
————————————————————————————————
Output capacitance
Coss
465
pF
VGS = 0
————————————————————————————————
Reverse transfer capacitance
Crss
180
pF
f = 1 MHz
———————————————————————————————————————————
Turn–on delay time
td(on)
10
ns
VGS = –10 V
————————————————————————————————
Rise time
tr
55
ns
ID = –4 V
————————————————————————————————
Turn–off delay time
td(off)
135
ns
RL = 7.5 Ω
————————————————————————————————
Fall time
tf
135
ns
———————————————————————————————————————————
Body–drain diode forward
VDF
–1.2
V
IF = –7 A, VGS = 0
voltage
———————————————————————————————————————————
Body–drain diode reverse
trr
—90
µs
IF = –7 A, VGS = 0,
recovery time
diF / dt = 50 A / µs
———————————————————————————————————————————
2SJ246 L , 2SJ246 S


Número de pieza similar - 2SJ246L

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Toshiba Semiconductor
2SJ240 TOSHIBA-2SJ240 Datasheet
331Kb / 5P
   Field Effect Transistor Silicon P Channel MOS Type (L²-T-MOS IV) High Speed, High Current DC-DC Converter, Relay Drive and Motor Drive Applications
logo
NEC
2SJ243 NEC-2SJ243 Datasheet
61Kb / 6P
   P-CHANNEL MOS FET FOR SWITCHING
logo
Renesas Technology Corp
2SJ243 RENESAS-2SJ243 Datasheet
860Kb / 7P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
1996
logo
Hitachi Semiconductor
2SJ244 HITACHI-2SJ244 Datasheet
45Kb / 8P
   Silicon P-Channel MOS FET
logo
Renesas Technology Corp
2SJ244 RENESAS-2SJ244 Datasheet
76Kb / 7P
   Silicon P Channel MOS FET
More results

Descripción similar - 2SJ246L

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Hitachi Semiconductor
2SJ221 HITACHI-2SJ221 Datasheet
48Kb / 8P
   Silicon P-Channel MOS FET
2SJ363 HITACHI-2SJ363 Datasheet
37Kb / 7P
   Silicon P-Channel MOS FET
2SJ386 HITACHI-2SJ386 Datasheet
38Kb / 7P
   Silicon P-Channel MOS FET
logo
Renesas Technology Corp
2SJ181(L) RENESAS-2SJ181(L)_15 Datasheet
109Kb / 7P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ555 RENESAS-2SJ555_15 Datasheet
109Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ518 RENESAS-2SJ518_15 Datasheet
102Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ526 RENESAS-2SJ526_15 Datasheet
110Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ542 RENESAS-2SJ542_15 Datasheet
107Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ543 RENESAS-2SJ543_15 Datasheet
107Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ550 RENESAS-2SJ550 Datasheet
95Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ551 RENESAS-2SJ551 Datasheet
95Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com