Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

NS4158 Datasheet(PDF) 14 Page - List of Unclassifed Manufacturers

No. de pieza NS4158
Descripción Electrónicos  Breaking sound (NCN) function, software,
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Página de inicio  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

NS4158 Datasheet(HTML) 14 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button NS4158 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers NS4158 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers NS4158 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers NS4158 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers NS4158 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers NS4158 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers NS4158 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers NS4158 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers NS4158 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 16 page
background image
N
NS
S4
41
15
58
8
5W单声道D类音频功放
软件设置
NS4158 支持一线脉冲通过 CTRL 管脚控制 NS4158 进入不同的工作模式。第一个上升沿工作在
NCNOFF 模式。第二个上升沿工作在 NCN 模式。CTRL 管脚拉低并且保持 100us 以上芯片进入关机
SHUTDOWN)模式。芯片进入关机(SHUTDOWN)模式以后。如要重新进入这两种模式的其中一种
必须重新设置。示意图如下:
8 软件设置 NS4158 工作模式
加在
CTRL 管脚的一线脉冲高电平宽度(THI)要求 1us<THI<12us。低电平宽度(TLO)要求
1us<TLO<12us。进入 SHUTDOWN 模式低电平保持时间(TOFF)要求 TOFF>100us。时序图如下:
9 一线脉冲时序图
另外,假如
CTRL 管脚电平稳定在 0.9V-0.4VDD 之间。芯片工作于 NCN 模式。
硬件设置
NS4158 也支持硬件设置工作模式。通过 CTRL 管脚电平设置使 NS4158 进入不同工作模式。CTRL
引脚电压在
0.4VDD-VDD 之间,NS4158 工作在 NCNOFF 模式;CTRL 引脚电压在 0.9V-0.4VDD 之间,
NS4158 工作在 NCN 模式;CTRL 引脚电压在 0.2V 以下,NS4158 进入 SHUTDOWN 模式。
如下图所示:假如
VDD=5.0V, R1=0Ω时,CTRL 引脚电平为 VDD=5.0V。芯片工作在不防破音
NCNOFF)模式;R1=20k 时,CTRL 引脚电平为 1/3VDD=1.7V。芯片工作在防破音(NCN)模式;
CTRL 引脚电平<0.2V 时,芯片工作在关机(SHUTDOWN)模式。
CTRL
VDD
0Ω/20k
10k
R1
R2
0.1uF
10 硬件设置 NS4158 工作模式
9.3.6
磁珠与电容
NS4158 采用先进技术实现了超低 EMI 良好特性。要充分发挥 NS4158 功放的性能。应用时从以下几个
方面可以最大限度降低 EMI 干扰:
1. 功放输出到喇叭的走线,连线尽量短,尽量宽,而且输出布线,连线尽可能远离敏感信号线和电路。
2. 功放电源脚的退耦电容尽可能靠近芯片引脚。电源线,地线最好采用星形接法。
Nsiway
1144


Número de pieza similar - NS4158

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
List of Unclassifed Man...
NS4150 ETC1-NS4150 Datasheet
1Mb / 15P
   Low EMI,Filterless,3W Mono Class D Audio Amplifier
logo
Shenzhen Naxinwei Techn...
NS4159 NSIWAY-NS4159 Datasheet
335Kb / 15P
    Class AB/D dual-mode, anti-distortion, 5.5W mono audio amplifier
V1.0
More results

Descripción similar - NS4158

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
YAMAHA CORPORATION
YMZ284 YAMAHA-YMZ284 Datasheet
1Mb / 13P
   Software-controlled Sound Generator (SSGL)
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM8876 HMSEMI-HM8876 Datasheet
490Kb / 9P
   Single channel anti-breaking sound class F power amplifier
logo
Rohm
BD3491FS ROHM-BD3491FS_14 Datasheet
1Mb / 34P
   Sound Processor with Built-in Surround Sound Function
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM8874 HMSEMI-HM8874 Datasheet
1Mb / 17P
   10W anti-breaking sound mono Class D audio power amplifier
logo
Epson Company
S1V30080 EPSON-S1V30080 Datasheet
259Kb / 2P
   Melody/Buzzer/Tone sound synthesizer function
logo
Schurter Inc.
0090.0001 SCHURTER-0090.0001 Datasheet
276Kb / 2P
   Breaking capacity
609861 SCHURTER-609861 Datasheet
276Kb / 2P
   Breaking capacity
logo
Littelfuse
215.500P LITTELFUSE-215.500P Datasheet
252Kb / 2P
   High breaking capacity
logo
TEKTRONIX, INC.
DATAVU-PC TEKTRONIX-DATAVU-PC Datasheet
679Kb / 8P
   Software
logo
Bel Fuse Inc.
0678H BEL-0678H Datasheet
1Mb / 4P
   ENHANCED-BREAKING CAPABILITY BRICK FUSE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com