Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

DAM9N30S Datasheet(PDF) 4 Page - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.

No. de pieza DAM9N30S
Descripción Electrónicos  N-Channel Enhancement Mode MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  DACO [DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.]
Página de inicio  http://www.dacosemi.com/
Logo DACO - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.

DAM9N30S Datasheet(HTML) 4 Page - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.

  DAM9N30S Datasheet HTML 1Page - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD. DAM9N30S Datasheet HTML 2Page - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD. DAM9N30S Datasheet HTML 3Page - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD. DAM9N30S Datasheet HTML 4Page - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Fig.7 Switching Time Waveform
Fig.8 EAS Waveform
DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.
®
Typical Characteristics
DAM9N30S
Td(on)
Tr
Ton
Td(off)
Tf
Toff
VDS
VGS
90%
10%


Número de pieza similar - DAM9N30S

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
DACO SEMICONDUCTOR CO.,...
DAM9N500F DACO-DAM9N500F Datasheet
258Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
DAM9N501C DACO-DAM9N501C Datasheet
284Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
DAM9N600C DACO-DAM9N600C Datasheet
295Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
DAM9N600F DACO-DAM9N600F Datasheet
264Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
DAM9N601C DACO-DAM9N601C Datasheet
291Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Descripción similar - DAM9N30S

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Central Semiconductor C...
2N7002 CENTRAL-2N7002 Datasheet
80Kb / 2P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE MOSFET
logo
AUK corp
STK0602U AUK-STK0602U Datasheet
261Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
STK1828K AUK-STK1828K Datasheet
282Kb / 4P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
STK7002 AUK-STK7002 Datasheet
83Kb / 4P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPN3406 SYNC-POWER-SPN3406 Datasheet
198Kb / 8P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
General Semiconductor
GFP60N03 GE-GFP60N03 Datasheet
115Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM6928 ANPEC-APM6928 Datasheet
153Kb / 9P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
General Semiconductor
GFB70N03 GE-GFB70N03 Datasheet
102Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM3011N ANPEC-APM3011N Datasheet
606Kb / 11P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM2324A ANPEC-APM2324A Datasheet
183Kb / 10P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM9968C ANPEC-APM9968C Datasheet
130Kb / 10P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com