Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LC86F3548A Datasheet(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device

No. de pieza LC86F3548A
Descripción Electrónicos  LC86F3548A
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Página de inicio  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC86F3548A Datasheet(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device

  LC86F3548A Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LC86F3548A Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC86F3548A Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC86F3548A Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC86F3548A Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC86F3548A Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC86F3548A Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC86F3548A Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC86F3548A Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 22 page
background image
LC86F3548A
No.6819-3/22
■タイマ
・タイマ0
:16ビットタイマ/カウンタ
2ビットプリスケーラ+8ビットプログラマブルプリスケーラ内蔵
モード0:プログラマブルプリスケーラ付き8ビットタイマ×2チャネル
モード1:プログラマブルプリスケーラ付き8ビットタイマ+8ビットカウンタ
モード2:プログラマブルプリスケーラ付き16ビットタイマ
モード3:16ビットカウンタ
タイマの分解能は、tCYCです(tCYC:サイクルタイム)。
・タイマ 1
:16ビットタイマ/PWM
モード0:8ビットタイマ×2チャネル
モード1:8ビットタイマ+8ビットPWM
モード2:16ビットタイマ
モード3:ビット幅可変PWM(9∼16ビット)
モード0,1では、タイマ,PWMの分解能は、tCYCです。
モード2,3では、タイマ,PWMの分解能をプログラムでtCYCと1/2
tCYCに切り換えることができます。
・ベースタイマ
: 時計用500msオーバフロー信号発生機能(32.768kHz水晶発振選択時)
クロック選択機能
32.768kHz水晶発振,システムクロック,タイマ0のプログラマブルプリス
ケーラ出力のうちいずれかを選択
■リモコン受信回路(P73/INT3/T0IN端子と共用)
・ノイズ除去機能
・極性切り換え機能
■ウォッチドッグタイマ
・RC外付けによるウォッチドッグタイマ
・割り込み,システムリセットの選択可能
■ROM訂正機能
・最大128byte/2アドレス
■割り込み
・12要因,8ベクタ
①外部割り込みINT0
②外部割り込みINT1
③外部割り込みINT2,タイマ/カウンタT0L(下位8ビット)
④外部割り込みINT3,ベースタイマ
⑤タイマ/カウンタT0H(上位8ビット)
⑥タイマT1H(上位8ビット),タイマT1L(下位8ビット)
⑦垂直同期信号(VS),スキャンライン
⑧IIC
・割り込み優先レジスタ内蔵
マイコンの割り込みは低レベル,高レベル,最高レベルの3レベルの多重割り込みが可能です。③から
⑧のベクタの12の割り込み要因は、割り込み優先レジスタにより低レベル,高レベルの割り込み優先
が指定できます。
また、外部割り込みINT0,INT1は、低レベル,最高レベルの割り込み優先が指定できます。
■サブルーチンスタックレベル
・最大128レベル(スタックはRAMの中に設定)


Número de pieza similar - LC86F3548A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sanyo Semicon Device
LC86F3248A SANYO-LC86F3248A Datasheet
654Kb / 20P
   8-Bit Single Chip Microcontroller
LC86F3264A SANYO-LC86F3264A Datasheet
654Kb / 20P
   8-Bit Single Chip Microcontroller
LC86F3448B SANYO-LC86F3448B Datasheet
234Kb / 21P
   8-bit 1-chip Microcontroller
LC86F3G64A SANYO-LC86F3G64A Datasheet
199Kb / 25P
   8-bit 1-chip Microcontroller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com