Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

MC145475 Datasheet(PDF) 8 Page - Motorola, Inc

No. de pieza MC145475
Descripción Electrónicos  ISDN S/T Interface Transceiver
Download  111 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Página de inicio  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC145475 Datasheet(HTML) 8 Page - Motorola, Inc

Back Button MC145475 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC145475 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC145475 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC145475 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC145475 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC145475 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC145475 Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MC145475 Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc MC145475 Datasheet HTML 12Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 111 page
background image
MC145474
• MC145475
MOTOROLA
viii
TABLE OF CONTENTS
Paragraph
Page
Number
Title
Number
8.10.2
BR8(6) — IDL A Channel FIFO
≤ 1/2 Full
8-8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.10.3
BR8(5) — Activate IDL M Channel FIFO ‘‘Hunt on Zero”
8-8
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.10.4
BR8(4) — Activate IDL A Channel FIFO ‘‘Hunt on Zero”
8-9
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.10.5
BR8(3) — Enable IDL A Channel FIFO Interrupt (IRQ #4)
8-9
. . . . . . . . . . . . . . . . .
8.10.6
BR8(2) — Enable IDL M Channel FIFO Interrupt (IRQ #5)
8-9
. . . . . . . . . . . . . . . .
8.10.7
BR8(1) — IDL M Channel FIFO Interrupt (IRQ #4)
8-9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.10.8
BR8(0) — IDL M Channel FIFO Interrupt (IRQ #5)
8-9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.11
BYTE REGISTER 9
8-9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.11.1
BR9(7:4)
8-9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.11.1.1
NT: SC2 TO LOOP
8-9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.11.1.2
TE: SC2 FROM LOOP
8-10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.11.2
BR9(3:0)
8-10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.11.2.1
NT: SC3 TO LOOP
8-10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.11.2.2
TE: SC3 FROM LOOP
8-10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.12
BYTE REGISTER 10
8-10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.12.1
BR10(7:4)
8-10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.12.1.1
NT: SC4 TO LOOP
8-10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.12.1.2
TE: SC4 FROM LOOP
8-11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.12.2
BR10(3:0)
8-11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.12.2.1
NT: SC5 TO LOOP
8-11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.12.2.2
TE: SC5 FROM LOOP
8-11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.13
BYTE REGISTER 11
8-11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.13.1
BR11(7) — NT: Do Not React to INFO 1
TE: Not Applicable
8-11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.13.2
BR11(6) — NT: Do Not React to INFO 3
TE: Not Applicable
8-11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.13.3
BR11(5), BR11(4) — Rx INFO State B1 and B0
8-12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.13.4
BR11(3), BR11(2) — Tx INFO State B1 and B0
8-12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.13.5
BR11(1) — External S/T Loopback
8-13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.13.6
BR11(0) — Transmit 96 kHz Test Signal
8-13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.14
BYTE REGISTER 12
8-13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.15
BYTE REGISTER 13
8-13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.15.1
BR13(7) — NT: NT1 Star Mode
TE: Not Applicable
8-13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.15.2
BR13(6) — TTL Input Levels
8-13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.15.3
BR13(5) — IDL Clock Speed (MSB)
8-14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.15.4
BR13(4) — Mute B2 on IDL
8-14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.15.5
BR13(3) — Mute B1 on IDL
8-14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.15.6
BR13(2) — NT: Force Echo Channel to Zero
TE: Not Applicable
8-14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.15.7
BR13(1) — TE: Force IDL Transmit
NT: Not Applicable
8-14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.15.8
BR13(0)
8-14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.16
BYTE REGISTER 14
8-15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.17
BYTE REGISTER 15
8-15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Número de pieza similar - MC145475

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Motorola, Inc
MC145472FE MOTOROLA-MC145472FE Datasheet
123Kb / 6P
   LOW-VOLTAGE CMOS 16-BIT TRANSPARENT LATCH
logo
Pulse A Technitrol Comp...
MC145474 PULSE-MC145474 Datasheet
1Mb / 7P
   ISDN S-Interface Transformers
logo
Motorola, Inc
MC14547B MOTOROLA-MC14547B Datasheet
201Kb / 7P
   HIGH CURRENT BCD-TO-SEVEN SEGMENT DECODER/DRIVER
MC14547BCL MOTOROLA-MC14547BCL Datasheet
201Kb / 7P
   HIGH CURRENT BCD-TO-SEVEN SEGMENT DECODER/DRIVER
MC14547BCP MOTOROLA-MC14547BCP Datasheet
201Kb / 7P
   HIGH CURRENT BCD-TO-SEVEN SEGMENT DECODER/DRIVER
More results

Descripción similar - MC145475

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Motorola, Inc
MC145574 MOTOROLA-MC145574 Datasheet
1Mb / 164P
   ISDN S/T-Interface Transceiver
logo
Winbond
W6691 WINBOND-W6691 Datasheet
465Kb / 106P
   ISDN S/T Interface Transceiver
logo
NXP Semiconductors
MC145574EVK NXP-MC145574EVK Datasheet
234Kb / 2P
   ISDN S/T-interface Transceiver Evaluation Kit
REV 0
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK520S AKM-AK520S Datasheet
1Mb / 8P
   ISDN SINGLE CHIP NT1/(U&S/T-INTERFACE) TRANSCEIVER
logo
PCA ELECTRONICS INC.
EPR1260 PCA-EPR1260 Datasheet
45Kb / 1P
   ISDN S/T-Interface Module
logo
National Semiconductor ...
TP3420A NSC-TP3420A Datasheet
524Kb / 32P
   ISDN S/T Interface Device
logo
Macronix International
MX97103 MCNIX-MX97103 Datasheet
82Kb / 13P
   ISDN S/T-PCI TRANSCEIVER
logo
Texas Instruments
TP3420A TI1-TP3420A_11 Datasheet
568Kb / 34P
[Old version datasheet]   TP3420A ISDN S/T Interface Device
logo
Freescale Semiconductor...
MC145572 FREESCALE-MC145572 Datasheet
1Mb / 264P
   ISDN U-INTERFACE TRANSCEIVER
logo
National Semiconductor ...
TP3421 NSC-TP3421 Datasheet
816Kb / 18P
   ISDN S / T INTERFACE DEVICE WITH GCI ( GENERAL CIRCUIT INTERFACE )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com