Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
JM-S03911AG-002 Datasheet(PDF) 1 Page - JINGMEI OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD. |
|
JM-S03911AG-002 Datasheet(HTML) 1 Page - JINGMEI OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD. |
1 / 3 page 客 户 名 称: 晶 美 型 号: 送 样 数 量: 送 样 日 期: 制作 陈俊华 特殊标注: 企业QQ:2850145989/电话:0755-27507917/手机:13922874149/传真:0755-27507912; 客户名称 对应客户型号 对应客户料号 客户签回意见 核准 采购 工程 1、使用温度-30℃+85℃ 2、产品符合ROHS 亮度(样品:30mcd 批量:25-32mcd) 7、样品一经确认,请将承认书签回!不签回承认书,拒绝生产批量产品。 4、平整度0.3 5、通过不了盐雾试验 6、由于芯片的离散性,批量产品的VF在一个范围内; 因此,在批量供货后,限流电阻可能需要有小调整,以适应电压、亮度的变化。 3、推荐手焊,不推荐波峰焊,禁止回流焊,注意:外形高度4mm的数码管需悬空2mm焊接 因此,批与批之间不能保证亮度与波长的绝对一致性 例如:电压(样品为1.98V 批量:1.95-2.0V之间) 波长(样品:633nm 批量:630-636nm) 工程 核准 业务 方婉雪 黄泽洪 梁忠智 深圳市晶美光电科技有限公司 承 认 书 JM-S03911AG-002 第 1 页,共 3 页 |
Número de pieza similar - JM-S03911AG-002 |
|
Descripción similar - JM-S03911AG-002 |