Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LA6576 Datasheet(PDF) 4 Page - Sanyo Semicon Device

No. de pieza LA6576
Descripción Electrónicos  LA6576
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Página de inicio  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LA6576 Datasheet(HTML) 4 Page - Sanyo Semicon Device

  LA6576 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LA6576 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LA6576 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LA6576 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LA6576 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LA6576 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LA6576 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
LA6576
No.7742-4/7
ブロック図
-
+
+
-
-
+
11k
22k
-
+
MUTE1
+
-
VIN1/VREF-SW
5VREG(PNP 外付け)
「L」 「H」
-
+
-
+
AMP-A
VIN1(VREF)-SW
「L」:内部 VREF (2.5V 固定)
「H」:外部 VREF
1
2
3
4
5
15
16
10
11
12
13
14
FR
6
7
8
9
17
18
VCC1
VO1-
VO1+
VO2+
VO2-
VO3-
VO4-
VO4+
REV
VO3+
FWD
VIN1+A
VIN1-B
FR
VIN1-A
VIN1
VLO+
VLO-
VCC2
35
34
33
32
31
30
29
27
26
22
21
20
19
FR
23
24
25
36
28
VIN4-
VIN4+
MUTE2
VIN1+B
FR
VIN2
VIN3
VIN3-
VIN3+
VIN2-
VIN2+
VIN4
VREF-IN
MUTE1
S-GND
REG-IN
REG-OUT
VIN1(VREF)-SW
MUTE2
+
-
-
+
-
+
-
+
-
+
AMP-B
VREF-OUT(CH1)
22k
11k
11k
22k
22k
11k
CH1 出力
ON/OFF
CH2∼CH4
出力
ON/OFF
サーマルシャットダウン
信号系 GND
パワー系 GND
パワー系 GND


Número de pieza similar - LA6576

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sanyo Semicon Device
LA6570 SANYO-LA6570 Datasheet
324Kb / 3P
   Monolithic Linear IC 5CH Driver (BTL : 4CH, H-Bridge : 1CH) for CD
LA6571 SANYO-LA6571 Datasheet
137Kb / 7P
   5CH Driver for Mini Disk and Compact Disk
logo
ON Semiconductor
LA6571 ONSEMI-LA6571 Datasheet
148Kb / 7P
   5CH Driver for Mini Disk and Compact Disk
June, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
LA6572 SANYO-LA6572 Datasheet
106Kb / 9P
   5-CH Driver for Mini Disc
LA6574D SANYO-LA6574D Datasheet
79Kb / 8P
   Five-Channel Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com