Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

KMM5328100CK Datasheet(PDF) 11 Page - Samsung semiconductor

No. de pieza KMM5328100CK
Descripción Electrónicos  8M x 32 DRAM SIMM using 4Mx4, 4K/2K Refresh, 5V
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Página de inicio  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

KMM5328100CK Datasheet(HTML) 11 Page - Samsung semiconductor

Back Button KMM5328100CK Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor KMM5328100CK Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor KMM5328100CK Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor KMM5328100CK Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor KMM5328100CK Datasheet HTML 11Page - Samsung semiconductor KMM5328100CK Datasheet HTML 12Page - Samsung semiconductor KMM5328100CK Datasheet HTML 13Page - Samsung semiconductor KMM5328100CK Datasheet HTML 14Page - Samsung semiconductor KMM5328100CK Datasheet HTML 15Page - Samsung semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
DRAM MODULE
KMM5328100CK/CKG
KMM5328000CK/CKG
tWRH
tOFF
RAS
VIH -
VIL -
CAS
VIH -
VIL -
A
VIH -
VIL -
W
VIH -
VIL -
VOH -
VOL -
DQ
HIDDEN REFRESH CYCLE ( READ )
COLUMN
ADDRESS
ROW
ADDRESS
tRAS
tRC
tCHR
tRCD
tRAD
tASR
tRAH
tASC
tCAH
tCRP
tRCS
tAA
tCAC
tCLZ
tRAC
OPEN
tRRH
Don
′t care
tRSH
tWRP
Undefined
tRC
DATA-OUT
tRP
tRP
tRAS


Número de pieza similar - KMM5328100CK

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Samsung semiconductor
KMM5328000BSW SAMSUNG-KMM5328000BSW Datasheet
357Kb / 18P
   4M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM5328004BSW SAMSUNG-KMM5328004BSW Datasheet
406Kb / 19P
   8M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM5328004BSWG SAMSUNG-KMM5328004BSWG Datasheet
406Kb / 19P
   8M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM5328004CSW SAMSUNG-KMM5328004CSW Datasheet
440Kb / 21P
   8M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM5328004CSWG SAMSUNG-KMM5328004CSWG Datasheet
440Kb / 21P
   8M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
More results

Descripción similar - KMM5328100CK

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Samsung semiconductor
KMM5324004CK SAMSUNG-KMM5324004CK Datasheet
276Kb / 15P
   4M x 32 DRAM SIMM using 4Mx4, 4K/2K Refresh, 5V
KMM5324000CK SAMSUNG-KMM5324000CK Datasheet
265Kb / 15P
   4M x 32 DRAM SIMM using 4Mx4, 4K/2K Refresh, 5V
KMM5328004CSW SAMSUNG-KMM5328004CSW Datasheet
440Kb / 21P
   8M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM5328004BSW SAMSUNG-KMM5328004BSW Datasheet
406Kb / 19P
   8M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM5368003BSW SAMSUNG-KMM5368003BSW Datasheet
365Kb / 18P
   8M x 36 DRAM SIMM Using 4Mx16 & Quad CAS 4Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM5364003CK SAMSUNG-KMM5364003CK Datasheet
286Kb / 17P
   4M x 36 DRAM SIMM using 4Mx4 and 16M Quad CAS, 4K/2K Refresh, 5V
KMM5364005CK SAMSUNG-KMM5364005CK Datasheet
277Kb / 15P
   4M x 36 DRAM SIMM using 4Mx4 and 16M Quad CAS, 4K/2K, Refresh, 5V
KMM5322104CKU SAMSUNG-KMM5322104CKU Datasheet
274Kb / 15P
   2M x 32 DRAM SIMM using 2Mx8 , 2K Refresh, 5V
KMM5324000BSW SAMSUNG-KMM5324000BSW Datasheet
357Kb / 18P
   4M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM5324004CSW SAMSUNG-KMM5324004CSW Datasheet
435Kb / 21P
   4M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com