Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


HMJ325AB7225MM8P Datasheet(Hoja de datos) 2 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

No. de Pieza. HMJ325AB7225MM8P
Descripción  Soft Termination MLCC for Telecommunications infrastructure and Industrial equipment / Medical devices
Descarga  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  TAIYO-YUDEN [Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc]
Página de inicio  http://www.t-yuden.com/
Logo 

   
 2 page
background image
Multi Layer Ceramic Capacitor -Electrical Characteristics Data-
19U1A08
RoHS compliance product
○HMJ325AB7225MM8P
100V 3225 X7R 2.2uF +/- 20% t=2.8mmMAX
100V 1210 X7R 2.2uF +/- 20% t=0.11inchMAX
部品特性は設置環境、測定条件等により変化する場合があります。本データをご使用される際は実際の製品特性に対する参考
データとしてご活用ください。また、本データは予告無く追加・削除及び変更を行う場合があります。ご注文の際は、納入仕様書の
ご確認をお願いします。
The data is reference only. Electrical characteristics vary depending on environment or measurement condition.
TAIYO YUDEN reserves the right to make change to the data at any time without notice.
Before making final selection, please check product specification.
0.1
1
10
100
1000
0.001 0.01 0.1
1
10
100 100010000
Frequency[MHz]
HMJ325AB7225MM8P
Capacitance Freq.
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
0
20
40
60
80
100
DC Bias Voltage[V]
HMJ325AB7225MM8P
DC Bias Char.
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
0.001 0.01 0.1
1
10
100 100010000
Frequency[MHz]
HMJ325AB7225MM8P
Impedance,ESR Freq.
ESR
Z
-30
-20
-10
0
10
-55 -35 -15
5
25
45
65
85 105 125
Temperature[degreeC]
HMJ325AB7225MM8P
Capacitance Temp.
1
10
100
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Ripple Current[Arms]
HMJ325AB7225MM8P
Ripple Current
10kHz
100kHz
1MHz




Html Pages

1  2  3 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl