Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


QO2100VH Datasheet(Hoja de datos) 1 Page - Schneider Electric

No. de Pieza. QO2100VH
Descripción  QO mini breaker, 100 A, 2 pole, 120/240 V, 22 kA, plug in
Descarga  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Página de inicio  https://www.se.com/us/en/
Logo 

   
 1 page
background image
Product data sheet
Characteristics
QO2100VH
QO mini breaker, 100 A, 2 pole, 120/240 V, 22
kA, plug in
Product availability : Stock - Normally stocked in distribution facility
Price** : 315.00 USD
Main
Product
Miniature circuit-breaker
Range
QO
Current Rating
100 A
Voltage Rating
120/240 V AC
120 V AC
Mounting Type
Plug-in
Number of Poles
2P
Circuit Breaker Type
Standard
Ratings
HACR rated
Electrical Connection
Box lugs
Complementary
Inturrupt Rating
22 kA 120/240 V AC 50/60 Hz
22 kA 120 V AC 50/60 Hz
Number of Panel Spaces
2
Wire Size
AWG 4...AWG 2/0 copper or aluminium
Tightening torque
40.71 lbf.in (4.6 N.m)
Height
88.90 mm (3.5 in)
Depth
73.91 mm (2.91 in)
Width
38.10 mm (1.5 in)
Environment
Certifications
UL listed
CSA
Ambient Rating
104 °F (40 °C)
Nov 26, 2019
1




Html Pages

1  2  3 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl