Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

KMM53232000CKG Datasheet(PDF) 9 Page - Samsung semiconductor

No. de pieza KMM53232000CKG
Descripción Electrónicos  32M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Página de inicio  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

KMM53232000CKG Datasheet(HTML) 9 Page - Samsung semiconductor

Back Button KMM53232000CKG Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor KMM53232000CKG Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor KMM53232000CKG Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor KMM53232000CKG Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor KMM53232000CKG Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor KMM53232000CKG Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor KMM53232000CKG Datasheet HTML 11Page - Samsung semiconductor KMM53232000CKG Datasheet HTML 12Page - Samsung semiconductor KMM53232000CKG Datasheet HTML 13Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
DRAM MODULE
KMM53232000CK/CKG
tWCS
WRITE CYCLE ( EARLY WRITE )
NOTE : DOUT = OPEN
RAS
VIH -
VIL -
CAS
VIH -
VIL -
A
VIH -
VIL -
W
VIH -
VIL -
OE
VIH -
VIL -
VIH -
VIL -
DQ
COLUMN
ADDRESS
ROW
ADDRESS
tRAS
tRC
tCRP
tRP
tCSH
tRSH
tRCD
tCAS
tRAL
tRAD
tASR
tRAH
tASC
tCAH
tCRP
tWP
tDS
tDH
tWCH
tCWL
tRWL
Don
′t care
DATA-IN
Undefined


Número de pieza similar - KMM53232000CKG

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Samsung semiconductor
KMM53232000BK SAMSUNG-KMM53232000BK Datasheet
376Kb / 18P
   32M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53232000BKG SAMSUNG-KMM53232000BKG Datasheet
376Kb / 18P
   32M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
More results

Descripción similar - KMM53232000CKG

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Samsung semiconductor
KMM53232004CK SAMSUNG-KMM53232004CK Datasheet
459Kb / 21P
   32M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53232004BK SAMSUNG-KMM53232004BK Datasheet
420Kb / 19P
   32M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53232000BK SAMSUNG-KMM53232000BK Datasheet
376Kb / 18P
   32M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53632004BK SAMSUNG-KMM53632004BK Datasheet
434Kb / 19P
   32M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1 4K Refresh, 5V
KMM53632004CK SAMSUNG-KMM53632004CK Datasheet
475Kb / 21P
   32M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1 4K Refresh, 5V
KMM53632000CK SAMSUNG-KMM53632000CK Datasheet
428Kb / 20P
   32M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1, 4K Refresh, 5V
KMM53632000BK SAMSUNG-KMM53632000BK Datasheet
389Kb / 18P
   32M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1, 4K Refresh, 5V
KMM53216004CK SAMSUNG-KMM53216004CK Datasheet
445Kb / 21P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53216000CK SAMSUNG-KMM53216000CK Datasheet
397Kb / 20P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53216004BK SAMSUNG-KMM53216004BK Datasheet
409Kb / 19P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com