Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


GRM1885C2A5R1DA01 Datasheet(Hoja de datos) 6 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd

No. de Pieza. GRM1885C2A5R1DA01
Descripción  Chip Multilayer Ceramic Capacitors for General Purpose
Descarga  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  MURATA1 [Murata Manufacturing Co., Ltd]
Página de inicio  http://www.murata.com
Logo 

 6 page
background image
■ Package
Tape Carrier Packaging
1.
Minimum Quantity (pcs./reel)
8
2. Dimensions of Tape (in mm)
(1)GRM188(W8P4 Code:D/J)
8
-
1.05+/-0.10
GRM18
Series
Code:D
4000(W8P4)
Code:J
10000(W8P4)
φ180mm Reel
PAPER Tape
φ330mm Reel
PAPER Tape
F
G
H
4.0+/-0.1
2.0+/-0.1
φ1.5+0.1/-0
C
B
D
E
J
4.0+/-0.1
1.75+/-0.1
GRM18
8.0+/-0.3
3.5+/-0.05
A
0.8+/-0.1
Dimensions(Chip)
L
W
T
1.85+/-0.10
0.8+/-0.1
1.6+/-0.1
Series
M
L
K
-
1.15 max.
0.15~0.4
A
B
J
H
F
G
C
D
E
K
 
GRM1885C2A5R1DA01-01A




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl