Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

QOB220CP Datasheet(PDF) 2 Page - Schneider Electric

No. de pieza QOB220CP
Descripción Electrónicos  QO mini breaker, 20 A, 2 pole, 120/240 V, 10 kA, bolt on, CP
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Página de inicio  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

QOB220CP Datasheet(HTML) 2 Page - Schneider Electric

  QOB220CP Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric QOB220CP Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Ambient Rating
104 °F (40 °C)
Ordering and shipping details
Category
01341 - QO 2 POLE BULK BRKRS15-60A
Discount Schedule
CPQ
GTIN
00785901952176
Package weight(Lbs)
0.45 kg (1 lb(US))
Returnability
Yes
Country of origin
MX
Offer Sustainability
EU RoHS Directive
Compliant
EU RoHS Declaration
2


Número de pieza similar - QOB220CP

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
List of Unclassifed Man...
QOB220 ETC2-QOB220 Datasheet
487Kb / 2P
   With Visi-Trip Indicator for NQ Panelboard
logo
Schneider Electric
QOB220 SCHNEIDER-QOB220 Datasheet
124Kb / 3P
   QO mini breaker, 20 A, 2 pole, 120/240 V, 10 kA, bolt on
QOB2201021 SCHNEIDER-QOB2201021 Datasheet
135Kb / 2P
   QO mini breaker, 20 A, 2 pole, 120/240 V, 10 kA, bolt on, shunt trip
QOB2201042 SCHNEIDER-QOB2201042 Datasheet
137Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB2201200 SCHNEIDER-QOB2201200 Datasheet
132Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Aux Switch 1A
More results

Descripción similar - QOB220CP

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Schneider Electric
QOB260CP SCHNEIDER-QOB260CP Datasheet
116Kb / 2P
   QO mini breaker, 60 A, 2 pole, 120/240 V, 10 kA, bolt on, CP
QOB230CP SCHNEIDER-QOB230CP Datasheet
125Kb / 2P
   QO mini breaker, 30 A, 2 pole, 120/240 V, 10 kA, bolt on, CP
QOB225CP SCHNEIDER-QOB225CP Datasheet
125Kb / 2P
   QO mini breaker, 25 A, 2 pole, 120/240 V, 10 kA, bolt on, CP
QOB235CP SCHNEIDER-QOB235CP Datasheet
116Kb / 2P
   QO mini breaker, 35 A, 2 pole, 120/240 V, 10 kA, bolt on, CP
QOB250CP SCHNEIDER-QOB250CP Datasheet
116Kb / 2P
   QO mini breaker, 50 A, 2 pole, 120/240 V, 10 kA, bolt on, CP
QOB240CP SCHNEIDER-QOB240CP Datasheet
116Kb / 2P
   QO mini breaker, 40 A, 2 pole, 120/240 V, 10 kA, bolt on, CP
QOB245CP SCHNEIDER-QOB245CP Datasheet
116Kb / 2P
   QO mini breaker, 45 A, 2 pole, 120/240 V, 10 kA, bolt on, CP
QOB220 SCHNEIDER-QOB220 Datasheet
124Kb / 3P
   QO mini breaker, 20 A, 2 pole, 120/240 V, 10 kA, bolt on
QOB115CP SCHNEIDER-QOB115CP Datasheet
106Kb / 2P
   QO mini breaker, 15 A, 1 pole, 120/240 V, 10 kA, bolt on, CP
QOB120 SCHNEIDER-QOB120 Datasheet
107Kb / 3P
   QO mini breaker, 20 A, 1 pole, 120/240 V, 10 kA, bolt on
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com