Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TC8800 Datasheet(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

No. de pieza TC8800
Descripción Electrónicos  Sistemas de Conmutador-Control Microprocesador-Base Allegiant
Download  82 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Página de inicio  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TC8800 Datasheet(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

Back Button TC8800 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors TC8800 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors TC8800 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors TC8800 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TC8800 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TC8800 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TC8800 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TC8800 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors TC8800 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 82 page
background image
7
DESEMPAQUE
Desempaque
cuidadosamente.
Este
es
un
equipo
electrónico y debe manejarse cuidadosamente.
Si el artículo pareciera haberse dañado durante el envío o
embarque, colóquelo propiamente en su caja y notifique al
expedidor.
Si algún artículo hace falta, notifique a su
representante de ventas o servicio al cliente de la
compañía Philips Communication & Security Systems.
La caja de envío o embarque es el recipiente más seguro
en el cual la unidad puede ser transportada. Conserve la
caja para su posible uso en el futuro.
SERVICIO
Si alguna vez la unidad necesitara servicio de reparación,
el cliente debe ponerse en contacto con el Centro de
Servicio
de
Philips
Communication
&
Security
para
autorización de retorno e instrucciones de envío.
Centros de Servicios
EE.UU. Y Canadá: 800-366-2283
México y América Central: 52-5-688-1466
Europa y Medio Oriente: 44-1932-765666
América del Sur: 54-1-956-0837
Australia: 61-2-888-9000
Nueva Zelandia: 64-4-237-7297
DESCRIPCION
Este manual cubre la instalación y operación de los
Sistemas Allegiant
® Series TC8500, TC8600 y TC8800.
Cuando se provee información que es común para todos
los miembros de la familia
Allegiant, este manual a menudo usará un número de
pieza con la designación "TC 8x00" La "x" indica que esta
designación se aplica a todos los sistemas Allegiant. Por
ejemplo, la información que se refiere a la Unidad Central
de Procesamiento UCP
TC8X01 es aplicable a las
TC8501,
TC8601
y
TC8801.
Una
pieza
específica
designada
(sin
una
"x"
incrustada)
como
el
"Compartimiento
de
expansión
del
Monitor
TC880"
usualmente se aplicará sólo a esa serie particular de la
familia Allegiant. Una excepción son los periféricos que
son idénticos en todos los sistemas y que a menudo
tendrán un número de pieza serie TC8500. Por ejemplo, el
teclado TC8550A, la unidad de distribución de Señal
TC8568 y la unidad de Fusión de Códigos TC8569-2 son
usados con todos los sistemas Allegiant aunque los
mismos tienen un número de pieza de la serie TC8500.
Todos los sistemas Allegiant pueden acomodar múltiples
teclados, un puerto y consola del sistema de computadora,
y una salida de registro de impresora.
La Serie TC8500 del Sistema Allegiant puede manejar
hasta 64 cámaras y 8 monitores en una configuración
completa de punto cruzado.
También puede adoptar 64
puntos de alarma.
La Serie TC8600 puede manejar hasta 128 cámaras, 16
monitores y 128 alarmas. La Serie TC8800 maneja 256
cámaras, 64 monitores y hasta 256 puntos de alarma.
The TC8800 Series handles 256 cameras, 64 monitors,
and up to 256 alarm points.
Además, la Serie Allegiant tiene una capacidad de
configuración "satélite" a través del cual el sistema puede
comunicarse con hasta 64 combinaciones remotas del
Sistema Allegiant, o con los conmutadores de la Serie
TC8112B y TC8124B.
Información adicional sobre esta
capacidad se provee más adelante en este manual.
Este sistema puede operar en el estado simple de fijación
original (default) (tal como sale de fábrica) o puede ser
diseñado a la orden con nuestro programa de Control
Maestro, usando
una computadora IBM™
o una
computadora compatible con
las IBM.
A pesar de lo
sofisticado del sistema Allegiant, el mismo está diseñado
para ser operado por usuarios inexpertos.
El diseño
ergonómico del teclado contiene muchas funciones que
son poderosas y fáciles de usar. El usuario puede escoger
hasta 60 secuencias que se encuentran almacenadas en la
memoria, seleccionar cualquiera de las cámaras para ver
en ellas cualquiera de los monitores y tomar control
exclusivo de las funciones de movimiento de las cámaras
(pan-tilt) directamente desde el teclado.
Cada monitor puede exhibir un sistema de estado de
entrelace el cual muestra el estado de alarma, condición de
secuencia, hora/fecha, e información de cámara.
Las contraseñas del usuario se pueden utilizar, proveyendo
una medida adicional de seguridad al sistema; y a través
del paquete de informática opcional del Control Maestro,
las varias tablas de bloqueo que restringen el acceso a
cámaras, monitores, teclados, y
cámaras de control
remoto son fácilmente programables. El paquete de
informática opcional de Control Maestro también contiene
hasta 64 eventos de activación por
tiempo, proveyendo
control automatizado de secuencia de video, transmisión
de mensajes del monitor, funciones de receptor/conductor,
control de alarma y varias otras funciones. Los sistemas
de la Serie Allegiant representan un dramático adelanto en
conmutadores/controladores
CCTV, y están respaldados
por años de pericia en el diseño y fabricación de equipo de
video de circuito cerrado.
TABLA DE RESUMEN DE
CARACTERISTICAS
ALLEGIANT
El Sistema Allegiant está disponible en dos configur-
aciones de operación: el sistema base y el sistema base
con paquete de informática opcional. El sistema base
incluye las características requeridas por la mayoría de los
sistemas de conmutación/control.
La adición del PAQUETE OPCIONAL DE INFORMATICA
DE CONTROL MAESTRO permite al usuario configurar el
sistema de acuerdo a sus necesidades usando un
programa controlado por el menú y ejecutado en cualquier
computadora personal compatible con IBM.
La siguiente tabla enumera las varias características
disponibles con cada sistema:


Número de pieza similar - TC8800

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Toshiba Semiconductor
TC8801F-1 TOSHIBA-TC8801F-1 Datasheet
1Mb / 37P
   TOSHIBA (UC/UP)
TC8801N-1 TOSHIBA-TC8801N-1 Datasheet
1Mb / 37P
   TOSHIBA (UC/UP)
More results

Descripción similar - TC8800

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Hammond Manufacturing L...
S2CBP HAMMOND-S2CBP Datasheet
50Kb / 1P
   Panneau de base
IPCBP HAMMOND-IPCBP Datasheet
45Kb / 1P
   Panneau interieur de base
S2CBWD HAMMOND-S2CBWD Datasheet
75Kb / 1P
   Porte vitree de base
logo
PANDUIT CORP.
CPM122S-C PANDUIT-CPM122S-C Datasheet
444Kb / 2P
   Dise챰o de referencia para p찼neles de control
logo
Hammond Manufacturing L...
S2CBC HAMMOND-S2CBC Datasheet
68Kb / 1P
   Plaque de recouvrement pour base
DSTOPK HAMMOND-DSTOPK Datasheet
44Kb / 1P
   TROUSSE DE BUTEES DE PORTE
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
   Gestionnaire de cables de toit
DNFK HAMMOND-DNFK Datasheet
55Kb / 1P
   ENSEMBLES DE FRILLES DE VENTILATION
logo
Tripp Lite. All Rights ...
VR1208R TRIPPLITE-VR1208R Datasheet
153Kb / 2P
   Regulador de Voltaje de 1200VA - Regulaci처n autom찼tica de voltaje con supresi처n de sobretensiones
logo
Sony Corporation
CXA2039M SONY-CXA2039M Datasheet
133Kb / 11P
   Base Band Hue/Color Control
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com