Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

PD20016 Datasheet(PDF) 3 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

No. de pieza PD20016
Descripción Electrónicos  DIODE MODULE 200A/1200 to 1600V
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  NIEC [Nihon Inter Electronics Corporation]
Página de inicio  http://www.niec.co.jp
Logo NIEC - Nihon Inter Electronics Corporation

PD20016 Datasheet(HTML) 3 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

  PD20016 Datasheet HTML 1Page - Nihon Inter Electronics Corporation PD20016 Datasheet HTML 2Page - Nihon Inter Electronics Corporation PD20016 Datasheet HTML 3Page - Nihon Inter Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image


Número de pieza similar - PD20016

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Nihon Inter Electronics...
PD20016 NIEC-PD20016 Datasheet
153Kb / 2P
   200A Avg 1200 1600 Volts
logo
National Instruments Co...
PD20016 NI-PD20016_15 Datasheet
776Kb / 2P
   DIODE
More results

Descripción similar - PD20016

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Nihon Inter Electronics...
PCH20012 NIEC-PCH20012 Datasheet
251Kb / 5P
   THYRISTOR MODULE 200A/1200 to 1600V
PD20116 NIEC-PD20116 Datasheet
176Kb / 6P
   DIODE MODULE - 200A/1600V
PC10012 NIEC-PC10012 Datasheet
219Kb / 3P
   DIODE MODULE 100A/1200 to 1600V
PC15012 NIEC-PC15012 Datasheet
217Kb / 3P
   DIODE MODULE 150A/1200 to 1600V
PC6012 NIEC-PC6012 Datasheet
213Kb / 3P
   DIODE MODULE 60A/1200 to 1600V
PT200S12 NIEC-PT200S12 Datasheet
133Kb / 3P
   DIODE MODULE 200A/1200V/1600V
logo
MacMic
MMK200T160UX6J MACMIC-MMK200T160UX6J Datasheet
264Kb / 4P
   1600V 200A Thyristor/Diode Module
logo
Nihon Inter Electronics...
PGH20016AM NIEC-PGH20016AM Datasheet
240Kb / 4P
   THYRISTOR MODULE 200A / 1600V
PDT20116 NIEC-PDT20116 Datasheet
329Kb / 9P
   THYRISTOR MODULE 200A / 1600V
PDT6012 NIEC-PDT6012 Datasheet
273Kb / 5P
   THYRISTOR MODULE 60A / 1200 to 1600V
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com