Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
CDEP134-2R5MB Datasheet(PDF) 1 Page - Sumida Corporation |
|
CDEP134-2R5MB Datasheet(HTML) 1 Page - Sumida Corporation |
1 / 2 page POWER INDUCTORS <SMD Type> OUTLINE By using the square wire, power inductors can be used for large currents with low profile and low resistance. SHIELDED TYPE BOTTOM VIEW DIMENSIONS (mm) CONSTRUCTION LAND PATTERNS (mm) CONNECTION CDEP145 ( 0.56 µH - 6.1µH ) BOTTOM VIEW DIMENSIONS (mm) CONSTRUCTION LAND PATTERNS (mm) CONNECTION CDEP134 ( 0.3 µH - 8.0µH ) POWER INDUCTORS <SMD Type> CDEP Series NEW 2 1 3 9.6 4.9MAX. 13.9MAX. 15.0 9.4 14.9MAX. 6.0MAX. 10.2 2 1 3 15.5 10.2 / 概要 / 閉磁路タイプ 平角線を使用する事により、薄形・低抵抗で大電流対応を実現しました。 / 裏面図 外形寸法図 磁気構造図 推奨ランド寸法 端子接続 / 裏面図 外形寸法図 磁気構造図 推奨ランド寸法 端子接続 |
Número de pieza similar - CDEP134-2R5MB |
|
Descripción similar - CDEP134-2R5MB |