Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FP25R12KE3 Datasheet(PDF) 6 Page - eupec GmbH

No. de pieza FP25R12KE3
Descripción Electrónicos  IGBT-Module
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  EUPEC [eupec GmbH]
Página de inicio  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

FP25R12KE3 Datasheet(HTML) 6 Page - eupec GmbH

Back Button FP25R12KE3 Datasheet HTML 2Page - eupec GmbH FP25R12KE3 Datasheet HTML 3Page - eupec GmbH FP25R12KE3 Datasheet HTML 4Page - eupec GmbH FP25R12KE3 Datasheet HTML 5Page - eupec GmbH FP25R12KE3 Datasheet HTML 6Page - eupec GmbH FP25R12KE3 Datasheet HTML 7Page - eupec GmbH FP25R12KE3 Datasheet HTML 8Page - eupec GmbH FP25R12KE3 Datasheet HTML 9Page - eupec GmbH FP25R12KE3 Datasheet HTML 10Page - eupec GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
Technische Information / Technical Information
IGBT-Module
IGBT-Modules
FP25R12KE3
Vorläufige Daten
Preliminary data
VGE [V]
VF [V]
Durchlaßkennlinie der Freilaufdiode Wechselr. (typisch)
IF = f (VF)
Forward characteristic of FWD Inverter (typical)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
2
4
6
8
10
12
14
Tj=25°C
Tj=125°C
Übertragungscharakteristik Wechselr. (typisch)
IC = f (VGE)
Transfer characteristic Inverter (typical)
VCE = 20 V
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Tj = 25°C
Tj = 125°C
6(11)
DB-PIM-IGBT3_1.xls


Número de pieza similar - FP25R12KE3

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Infineon Technologies A...
FP25R12KE3 INFINEON-FP25R12KE3 Datasheet
569Kb / 11P
   EconoPIM2 mit Trench
2013-10-02 revision:3.2
More results

Descripción similar - FP25R12KE3

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
eupec GmbH
FS10R06VL4B2 EUPEC-FS10R06VL4B2 Datasheet
634Kb / 7P
   IGBT-Module IGBT-modules
FS10R12VT3 EUPEC-FS10R12VT3 Datasheet
653Kb / 8P
   IGBT-Module IGBT-modules
FS10R12YT3 EUPEC-FS10R12YT3 Datasheet
706Kb / 7P
   IGBT-Module IGBT-modules
FZ400R12KS4 EUPEC-FZ400R12KS4 Datasheet
287Kb / 8P
   IGBT-Module / IGBT-inverter
logo
Fuji Electric
1MBI400F-060 FUJI-1MBI400F-060 Datasheet
140Kb / 5P
   IGBT MODULE
1MBI600PX-120-01 FUJI-1MBI600PX-120-01 Datasheet
313Kb / 8P
   IGBT Module
2MBI200LB-060 FUJI-2MBI200LB-060 Datasheet
144Kb / 5P
   IGBT MODULE
6MBI150FB-060 FUJI-6MBI150FB-060 Datasheet
151Kb / 5P
   IGBT MODULE
logo
SanRex Corporation
GAE75AA120 SANREX-GAE75AA120 Datasheet
505Kb / 3P
   IGBT MODULE
logo
List of Unclassifed Man...
FD800R33KF2 ETC1-FD800R33KF2 Datasheet
123Kb / 9P
   IGBT-Module
logo
Fuji Electric
6MBI100FA-060 FUJI-6MBI100FA-060 Datasheet
182Kb / 4P
   IGBT MODULE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com