Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

3Y26 Datasheet(PDF) 1 Page - Wuxi Youda electronics Co.,LTD

No. de pieza 3Y26
Descripción Electrónicos  TFT LCD
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  YOUDA [Wuxi Youda electronics Co.,LTD]
Página de inicio  http://www.e-youda.com/
Logo YOUDA - Wuxi Youda electronics Co.,LTD

3Y26 Datasheet(HTML) 1 Page - Wuxi Youda electronics Co.,LTD

  3Y26 Datasheet HTML 1Page - Wuxi Youda electronics Co.,LTD 3Y26 Datasheet HTML 2Page - Wuxi Youda electronics Co.,LTD 3Y26 Datasheet HTML 3Page - Wuxi Youda electronics Co.,LTD 3Y26 Datasheet HTML 4Page - Wuxi Youda electronics Co.,LTD 3Y26 Datasheet HTML 5Page - Wuxi Youda electronics Co.,LTD 3Y26 Datasheet HTML 6Page - Wuxi Youda electronics Co.,LTD 3Y26 Datasheet HTML 7Page - Wuxi Youda electronics Co.,LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
友达集成电路
3Y26/3Y26B
TFT LCD 屏多功能驱动电路—3Y26/3Y26B
概述与特点
3Y26/3Y26B 是一个为 TFT LCD 屏工作的多功能驱动集成电路。电路工作电压为 5V 和 7.5V,内含极性翻
转,组合电压生成,γ校正功能和双通道的 RGB 输入,可以满足液晶显示屏的特殊要求。此电路可以应用
于液晶彩色显示器,液晶彩色电视机以及液晶彩色监视器等领域。
该电路的特点如下:
低功耗
内置双通道 RGB 输入
内置γ校正电路
内置极性翻转电路
内置共同电压生成电路
频率特性达 6.5MHz(TYP)
管脚功能
管脚
功能
管脚
功能
管脚
功能
1
16
行滤波器输入端
31
电源 2
2
同步分离端
17
调整输出端
32
B 信号输出端
3
组合放大端
18
输入开关端
33
4
组合输出端
19
行滤波器输出端
34
B 直流检测端
5
对比度调节端
20
35
B 通道副亮度调节端
6
B 信号输入 1
21
36
R 通道副亮度调节端
7
22
37
RGB 放大调节端
8
G 信号输入 1
23
γ0 校正调节端
38
亮度调节端
9
R 信号输入 1
24
γ2 校正调节端
39
B 通道副对比度调节端
10
电源 1
25
40
R 通道副对比度调节端
11
26
R 信号输出端
41
组合翻转信号输入端
12
27
R 直流检测端
42
翻转信号输入端
13
B 信号输入 2
28
43
同步信号输入端
14
G 信号输入 2
29
G 信号输出端
44
同步信号输出端
15
R 信号输入 2
30
G 直流检测端
注:所有资料管脚均对应 3Y26,3Y26B 与 3Y26 的关系请见 3Y36 与 3Y26B 管脚对照表
无锡友达电子有限公司
地址:无锡市高新区锡锦路 5 号
电话:0510-85205117 85205106
传真:0510-85205110
深圳联系电话:
0755-83740369
传真:0755-83741418
网址:www.e-youda.com
版本
5.0
第一页
共七页
2006-06-30


Descripción similar - 3Y26

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Samsung semiconductor
LTM200KT10 SAMSUNG-LTM200KT10 Datasheet
539Kb / 33P
   TFT-LCD
logo
Chi Mei Corporation.
V236H1-LE2 CHIMEI-V236H1-LE2 Datasheet
654Kb / 28P
   TFT LCD
logo
Samsung semiconductor
LTI460HA01 SAMSUNG-LTI460HA01 Datasheet
642Kb / 27P
   TFT-LCD
LTM150XH-L01 SAMSUNG-LTM150XH-L01 Datasheet
381Kb / 35P
   TFT LCD
LTM190M2-L31 SAMSUNG-LTM190M2-L31 Datasheet
640Kb / 39P
   TFT-LCD
LTM200KT01 SAMSUNG-LTM200KT01 Datasheet
1Mb / 34P
   TFT-LCD
logo
Sharp Corporation
LQ181E1LW31 SHARP-LQ181E1LW31 Datasheet
556Kb / 24P
   TFT-LCD Module
logo
List of Unclassifed Man...
HT12X21 ETC-HT12X21 Datasheet
352Kb / 22P
   TFT-LCD PRODUCT
logo
Sharp Corporation
LQ150X1LGN2A SHARP-LQ150X1LGN2A Datasheet
901Kb / 24P
   TFT-LCD MODULE
LQ121S1LG41 SHARP-LQ121S1LG41 Datasheet
3Mb / 19P
   TFT-LCD Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com