Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FQA8N90C Datasheet(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FQA8N90C
Descripción Electrónicos  900V N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQA8N90C Datasheet(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

  FQA8N90C Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA8N90C Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA8N90C Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA8N90C Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA8N90C Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA8N90C Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA8N90C Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA8N90C Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQA8N90C Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
8
www.fairchildsemi.com
FQA8N90C Rev. A1
Mechanical Dimensions (Continued)
TO-3PN
Dimensions in Millimeters


Número de pieza similar - FQA8N90C

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQA8N90C FAIRCHILD-FQA8N90C Datasheet
691Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQA8N90C FAIRCHILD-FQA8N90C Datasheet
807Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQA8N90C-F109 FAIRCHILD-FQA8N90C-F109 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 8 A, 1.9 廓
FQA8N90C FAIRCHILD-FQA8N90C_07 Datasheet
807Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQA8N90C_F109 FAIRCHILD-FQA8N90C_F109 Datasheet
807Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
More results

Descripción similar - FQA8N90C

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQP2N90 FAIRCHILD-FQP2N90 Datasheet
744Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQPF5N90 FAIRCHILD-FQPF5N90 Datasheet
665Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQA7N90 FAIRCHILD-FQA7N90 Datasheet
674Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQB5N90 FAIRCHILD-FQB5N90 Datasheet
682Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQB6N90 FAIRCHILD-FQB6N90 Datasheet
596Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFS6N90 SEMIHOW-HFS6N90 Datasheet
996Kb / 7P
   900V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQB6N90TMAM002 FAIRCHILD-FQB6N90TMAM002 Datasheet
604Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQD2N90 FAIRCHILD-FQD2N90_09 Datasheet
847Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQA9N90C FAIRCHILD-FQA9N90C Datasheet
680Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQA11N90 FAIRCHILD-FQA11N90_07 Datasheet
828Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
logo
Shenzhen Meipusen Semic...
SLP9N90CZ MAPLESMI-SLP9N90CZ Datasheet
1Mb / 7P
   900V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com