Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

IRFP4321PBF Datasheet(PDF) 6 Page - International Rectifier

No. de pieza IRFP4321PBF
Descripción Electrónicos  HEXFET Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  IRF [International Rectifier]
Página de inicio  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFP4321PBF Datasheet(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRFP4321PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFP4321PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFP4321PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFP4321PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFP4321PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFP4321PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFP4321PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFP4321PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
IRFP4321PbF
6
www.irf.com
Fig. 17 - Typical Recovery Current vs. dif/dt
Fig 16. Threshold Voltage Vs. Temperature
Fig. 19 - Typical Stored Charge vs. dif/dt
Fig. 18 - Typical Recovery Current vs. dif/dt
Fig. 20 - Typical Stored Charge vs. dif/dt
-75 -50 -25
0
25
50
75 100 125 150 175
TJ , Temperature ( °C )
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
ID = 1.0A
ID = 1.0mA
ID = 250µA
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
dif / dt - (A / µs)
0
10
20
30
40
IF = 33A
VR = 128V
TJ = 125°C
TJ = 25°C
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
dif / dt - (A / µs)
0
10
20
30
40
IF = 50A
VR = 128V
TJ = 125°C
TJ = 25°C
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
dif / dt - (A / µs)
0
400
800
1200
1600
2000
2400
2800
3200
IF = 33A
VR = 128V
TJ = 125°C
TJ = 25°C
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
dif / dt - (A / µs)
0
400
800
1200
1600
2000
2400
2800
3200
IF = 50A
VR = 128V
TJ = 125°C
TJ = 25°C


Número de pieza similar - IRFP4321PBF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
International Rectifier
IRFP4321PBF IRF-IRFP4321PBF Datasheet
297Kb / 9P
   Motion Control Applications
IRFP4321PBF IRF-IRFP4321PBF_15 Datasheet
297Kb / 9P
   Motion Control Applications
More results

Descripción similar - IRFP4321PBF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com