Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

CS4344-DZZ Datasheet(PDF) 10 Page - Cirrus Logic

No. de pieza CS4344-DZZ
Descripción Electrónicos  10-PIN, 24-BIT, 192KHz STEREO D/A CONVERTER
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  CIRRUS [Cirrus Logic]
Página de inicio  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS4344-DZZ Datasheet(HTML) 10 Page - Cirrus Logic

Back Button CS4344-DZZ Datasheet HTML 6Page - Cirrus Logic CS4344-DZZ Datasheet HTML 7Page - Cirrus Logic CS4344-DZZ Datasheet HTML 8Page - Cirrus Logic CS4344-DZZ Datasheet HTML 9Page - Cirrus Logic CS4344-DZZ Datasheet HTML 10Page - Cirrus Logic CS4344-DZZ Datasheet HTML 11Page - Cirrus Logic CS4344-DZZ Datasheet HTML 12Page - Cirrus Logic CS4344-DZZ Datasheet HTML 13Page - Cirrus Logic CS4344-DZZ Datasheet HTML 14Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 24 page
background image
10
DS613F1
CS4344/5/6/8
Figure 3. External Serial Mode Input Timing
Figure 4. Internal Serial Mode Input Timing
Figure 5. Internal Serial Clock Generation
sclkh
t
slrs
t
slrd
t
sdlrs
t
sdh
t
sclkl
t
SDATA
SCLK
LRCK
SDATA
*INTERNAL SCLK
LRCK
sclkw
t
sdlrs
t
sdh
t
sclkr
t
The SCLK pulses shown are internal to the CS4344/5/6/8.
SDATA
LRCK
MCLK
*INTERNAL SCLK
1
N
2
N
* The SCLK pulses shown are internal to the CS4344/5/6/8.
N equals MCLK divided by SCLK


Número de pieza similar - CS4344-DZZ

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Cirrus Logic
CS4344-DZZ CIRRUS-CS4344-DZZ Datasheet
882Kb / 23P
   10-PIN, 24-BIT, 192KHz STEREO D/A CONVERTER
More results

Descripción similar - CS4344-DZZ

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Cirrus Logic
CS4344 CIRRUS-CS4344 Datasheet
882Kb / 23P
   10-PIN, 24-BIT, 192KHz STEREO D/A CONVERTER
logo
Jiaxing Heroic Technolo...
HT5010 HEROIC-HT5010 Datasheet
586Kb / 4P
   24-Bit, 192kHz Stereo D/A Converter
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4430ET AKM-AK4430ET Datasheet
365Kb / 18P
   192kHz 24-Bit Stereo
logo
Suzhou Everest Semicond...
ES7144S EVEREST-ES7144S Datasheet
335Kb / 8P
   10-pin, 24-Bit Stereo D/A Converter for PCM Audio
logo
Wolfson Microelectronic...
WM8590 WOLFSON-WM8590 Datasheet
554Kb / 51P
   24-bit, 192kHz Stereo CODEC
WM8781 WOLFSON-WM8781 Datasheet
240Kb / 20P
   24-Bit, 192kHz Stereo ADC
WM8786 WOLFSON-WM8786 Datasheet
238Kb / 22P
   24-Bit, 192kHz Stereo ADC
WM8785 WOLFSON-WM8785_06 Datasheet
313Kb / 31P
   24-Bit, 192kHz Stereo ADC
WM8778 WOLFSON-WM8778_05 Datasheet
528Kb / 50P
   24-bit, 192kHz Stereo CODEC
WM8786 WOLFSON-WM8786_07 Datasheet
277Kb / 24P
   24-Bit, 192kHz Stereo ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com