Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

IRF7324D1PBF Datasheet(PDF) 6 Page - International Rectifier

No. de pieza IRF7324D1PBF
Descripción Electrónicos  FETKY?줞OSFET / Schottky Diode
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  IRF [International Rectifier]
Página de inicio  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7324D1PBF Datasheet(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRF7324D1PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7324D1PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7324D1PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7324D1PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7324D1PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7324D1PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7324D1PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7324D1PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
IRF7324D1PbF
6
www.irf.com
Schottky Diode Characteristics
Fig. 13 - Typical Values of Reverse
Current Vs. Reverse Voltage
Fig. 12 -Typical Forward Voltage Drop Characteristics
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
0
4
8
12
16
20
R
100°C
75°C
50°C
25°C
Reverse Voltage - V (V)
125°C
)
T = 150°C
J
0.1
1
10
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
FM
Forward Voltage Drop - V
(V)
T = 150°C
T = 125°C
T = 25°C
J
J
J
Fig.14 - Typical Junction capacitance
Vs.Reverse Voltage
Forward Votage Drop - VFM (V)


Número de pieza similar - IRF7324D1PBF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
International Rectifier
IRF7324D1 IRF-IRF7324D1 Datasheet
164Kb / 8P
   FETKY MOSFET / Schottky Diode
IRF7324D1TR IRF-IRF7324D1TR Datasheet
164Kb / 8P
   FETKY MOSFET / Schottky Diode
More results

Descripción similar - IRF7324D1PBF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
International Rectifier
IRF7422D2PBF IRF-IRF7422D2PBF Datasheet
375Kb / 8P
   FETKY?줞OSFET &Schottky Diode
IRF7321D2PBF IRF-IRF7321D2PBF Datasheet
208Kb / 8P
   FETKY MOSFET & Schottky Diode
IRF7326D2 IRF-IRF7326D2 Datasheet
116Kb / 8P
   FETKY MOSFET / Schottky Diode
IRF7807D2PBF IRF-IRF7807D2PBF Datasheet
107Kb / 8P
   FETKY??MOSFET / SCHOTTKY DIODE
IRF7342D2PBF IRF-IRF7342D2PBF Datasheet
200Kb / 11P
   FETKY MOSFET & Schottky Diode
IRF7807VD1 IRF-IRF7807VD1 Datasheet
117Kb / 9P
   FETKY??MOSFET / SCHOTTKY DIODE
IRF7353D2 IRF-IRF7353D2 Datasheet
128Kb / 8P
   FETKY MOSFET / Schottky Diode
IRF7807VD2PBF IRF-IRF7807VD2PBF Datasheet
138Kb / 9P
   FETKY MOSFET / SCHOTTKY DIODE
IRF7807VD2 IRF-IRF7807VD2 Datasheet
115Kb / 9P
   FETKY??MOSFET / SCHOTTKY DIODE
IRF7353D1 IRF-IRF7353D1 Datasheet
170Kb / 8P
   FETKY MOSFET / Schottky Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com