Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

IRFP460APBF Datasheet(PDF) 9 Page - International Rectifier

No. de pieza IRFP460APBF
Descripción Electrónicos  SMPS MOSFET ( VDSS=500V , RDS(on)max=0.27廓 , ID=20A )
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  IRF [International Rectifier]
Página de inicio  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFP460APBF Datasheet(HTML) 9 Page - International Rectifier

  IRFP460APBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFP460APBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFP460APBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFP460APBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFP460APBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFP460APBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFP460APBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFP460APBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFP460APBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
Note: For the most current drawings please refer to the IR website at:
http://www.irf.com/package/


Número de pieza similar - IRFP460APBF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Inchange Semiconductor ...
IRFP460APBF ISC-IRFP460APBF Datasheet
324Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Vishay Siliconix
IRFP460APBF VISHAY-IRFP460APBF Datasheet
212Kb / 10P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
More results

Descripción similar - IRFP460APBF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
International Rectifier
IRFP460A IRF-IRFP460A Datasheet
95Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.27ohm, Id=20A)
IRFP460AS IRF-IRFP460AS Datasheet
115Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.27ohm, Id=20A)
IRFP460N IRF-IRFP460N Datasheet
94Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.24ohm, Id=20A)
IRFB17N50LPBF IRF-IRFB17N50LPBF Datasheet
180Kb / 8P
   SMPS MOSFET ( VDSS=500V , RDS(on)typ.=0.28廓 , ID=16A )
IRFR13N20DPBF IRF-IRFR13N20DPBF Datasheet
688Kb / 11P
   SMPS MOSFET ( VDSS=200V , RDS(on)max=0.235廓 , ID=13A )
IRFP460 IRF-IRFP460 Datasheet
163Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)=0.27ohm, Id=20A)
IRFP460P IRF-IRFP460P Datasheet
174Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)=0.27ohm, Id=20A)
IRFP460LC IRF-IRFP460LC Datasheet
338Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)=0.27ohm, Id=20A)
IRFP22N50APBF IRF-IRFP22N50APBF Datasheet
191Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on)max = 0.23廓 , ID = 22A )
IRFR420APBF IRF-IRFR420APBF Datasheet
225Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on) max = 3.0廓 , ID = 3.3A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com