Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TLP227GA Datasheet(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor

No. de pieza TLP227GA
Descripción Electrónicos  Photo Relay
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Página de inicio  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP227GA Datasheet(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP227GA_07 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP227GA_07 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP227GA_07 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP227GA_07 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP227GA_07 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLP227GA_07 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
TLP227GA, TLP227GA-2
2007-10-01
5
0.1
−20
0
20
40
60
80
100
0.3
1
3
10
300
VOFF = 400 V
30
100
tON, tOFF – Ta
IOFF – Ta
Input current IF (mA)
Ambient temperature Ta (°C)
Ambient temperature Ta (°C)
tON, tOFF – IF
tON
tOFF
VDD = 20 V, RL = 200 Ω
IF = 5 mA
0
−20
0
20
40
60
80
100
−40
1000
800
600
400
200
3000
1000
300
100
500
30
50
0.5
1
3
5
10
30
100
50
Ta
= 25°C
IF = 5 mA
VDD = 20 V
RL = 200 Ω
tOFF
tON


Número de pieza similar - TLP227GA_07

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Toshiba Semiconductor
TLP227GA-2 TOSHIBA-TLP227GA-2 Datasheet
151Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler Photo Relay
More results

Descripción similar - TLP227GA_07

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Toshiba Semiconductor
TLP795G TOSHIBA-TLP795G Datasheet
324Kb / 6P
   PHOTO RELAY
TLP209D TOSHIBA-TLP209D Datasheet
130Kb / 4P
   PHOTO RELAY
TLP597G TOSHIBA-TLP597G Datasheet
174Kb / 3P
   PHOTO RELAY
TLP227G TOSHIBA-TLP227G_07 Datasheet
217Kb / 6P
   Photo Relay
TLP597GA TOSHIBA-TLP597GA Datasheet
164Kb / 6P
   Photo Relay
TLP599G TOSHIBA-TLP599G Datasheet
191Kb / 6P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
TLP3212 TOSHIBA-TLP3212 Datasheet
211Kb / 7P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
TLP3213 TOSHIBA-TLP3213_08 Datasheet
184Kb / 7P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
TLP3215 TOSHIBA-TLP3215_08 Datasheet
183Kb / 7P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
TLP3217 TOSHIBA-TLP3217 Datasheet
202Kb / 7P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com