Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
TC75S55F Datasheet(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TC75S55F Datasheet(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor |
5 / 11 page TC75S55F/FU/FE 2007-11-01 5 GV – f 120 10 Frequency f (Hz) 80 40 0 100 1 k 10 k 100 k 1 M 10 M VDD = 3 V VSS = GND Ta = 25°C Sink current Isink (μA) VOL – Isink 2.0 0 0.4 0.8 1.2 1.6 0 200 400 600 800 VDD = 1.8 V VSS = GND Ta = 25°C Sink current Isink (μA) VOL – Isink 0 0 3 2 1 200 400 600 800 VDD = 3.0 V VSS = GND Ta = 25°C Sink current Isink (μA) VOL – Isink 5 0 0 1 2 3 4 200 400 600 800 VDD = 5.0 V VSS = GND Ta = 25°C 0 1000 Supply voltage VDD (V) Isink – VDD 200 400 600 800 0 VSS = GND Ta = 25°C 1 2 3 4 5 6 7 Supply voltage VDD (V) IDD – VDD 0 20 4 8 12 16 VSS = GND VIN = VDD/2 Ta = 25°C 0 1 2 3 4 5 6 7 |
Número de pieza similar - TC75S55F |
|
Descripción similar - TC75S55F |