Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
BZX84-B6V8 Datasheet(PDF) 2 Page - DAESAN ELECTRONIC CORP. |
|
BZX84-B6V8 Datasheet(HTML) 2 Page - DAESAN ELECTRONIC CORP. |
2 / 3 page BZX84 SERIES 300mW SOT-23 ZENER DIODES B ZX84-C 1V 8 T B D 1.70 2.00 5 B ZX84-C 2V 0 T B D 1.90 2.20 5 B ZX84-C 2V 2 T B D 2.10 2.40 5 B ZX84-C 2V 4 Z11 2.20 2.60 5 B ZX84-C 2V 7 Z12 2.50 2.90 5 B ZX84-C 3 Z13 2.80 3.20 5 B ZX84-C 3V 3 Z14 3.10 3.50 5 B ZX84-C 3V 6 Z15 3.40 3.80 5 B ZX84-C 3V 9 Z16 3.70 4.10 5 B ZX84-C 4V 3 Z17 4.00 4.60 5 B ZX84-C 4V 7 Z1 4.40 5.00 5 B ZX84-C 5V 1 Z2 4.80 5.40 5 B ZX84-C 5V 6 Z3 5.20 6.00 5 B ZX84-C 6V 2 Z4 5.80 6.60 5 B ZX84-C 6V 8 Z5 6.40 7.20 5 B ZX84-C 7V 5 Z6 7.00 7.90 5 B ZX84-C 8V 2 Z7 7.70 8.70 5 B ZX84-C 9V 1 Z8 8.50 9.60 5 B ZX84-C 10 Z9 9.4 10.6 5 B ZX84-C 11 Y 1 10.4 11.6 5 B ZX84-C 12 Y 2 11.4 12.7 5 B ZX84-C 13 Y 3 12.4 14.1 5 B ZX84-C 15 Y 4 13.8 15.6 5 B ZX84-C 16 Y 5 15.3 17.1 5 B ZX84-C 18 Y 6 16.8 19.1 5 B ZX84-C 20 Y 7 18.8 21.2 5 B ZX84-C 22 Y 8 20.8 23.3 5 B ZX84-C 24 Y 9 22.8 25.6 5 B ZX84-C 27 Y 10 25.1 28.9 2 B ZX84-C 30 Y 11 28.0 32.0 2 B ZX84-C 33 Y 12 31.0 35.0 2 B ZX84-C 36 Y 13 34.0 38.0 2 B ZX84-C 39 Y 14 37.0 41.0 2 B ZX84-C 43 Y 15 40.0 46.0 2 B ZX84-C 47 Y 16 44.0 50.0 2 B ZX84-C 51 Y 17 48.0 54.0 2 B ZX84-C 56 Y 18 52.0 60.0 2 B ZX84-C 62 Y 19 58.0 66.0 2 B ZX84-C 68 Y 20 64.0 72.0 2 B ZX84-C 75 Y 21 70.0 79.0 2 B ZX84-B 1V 8 T B D 1.80 1.90 5 B ZX84-B 2V 0 T B D 2.01 2.09 5 B ZX84-B 2V 2 T B D 2.21 2.30 5 B ZX84-B 2V 4 Z50 2.35 2.45 5 B ZX84-B 2V 7 Z51 2.65 2.75 5 B ZX84-B 3 Z52 2.94 3.06 5 B ZX84-B 3V 3 Z53 3.23 3.37 5 B ZX84-B 3V 6 Z54 3.53 3.67 5 B ZX84-B 3V 9 Z55 3.82 3.98 5 B ZX84-B 4V 3 Z56 4.21 4.39 5 B ZX84-B 4V 7 Z57 4.61 4.79 5 B ZX84-B 5V 1 Z58 5.00 5.20 5 B ZX84-B 5V 6 Z59 5.49 5.71 5 B ZX84-B 6V 2 Z60 6.08 6.32 5 B ZX84-B 6V 8 Z61 6.66 6.94 5 B ZX84-B 7V 5 Z62 7.35 7.65 5 B ZX84-B 8V 2 Z63 8.04 8.36 5 B ZX84-B 9V 1 Z64 8.92 9.28 5 B ZX84-B 10 Z65 9.80 10.2 5 B ZX84-B 11 Z66 10.8 11.2 5 B ZX84-B 12 Z67 11.8 12.2 5 B ZX84-B 13 Z68 12.7 13.3 5 B ZX84-B 15 Z69 14.7 15.3 5 B ZX84-B 16 Z70 15.7 16.3 5 B ZX84-B 18 Z71 17.6 18.4 5 B ZX84-B 20 Z72 19.6 20.4 5 B ZX84-B 22 Z73 21.6 22.4 5 B ZX84-B 24 Z74 23.5 24.5 5 B ZX84-B 27 Z75 26.5 27.5 2 B ZX84-B 30 Z76 29.4 30.6 2 B ZX84-B 33 Z77 32.3 33.7 2 B ZX84-B 36 Z78 35.3 36.7 2 B ZX84-B 39 Z79 38.2 39.8 2 B ZX84-B 43 Z80 42.1 43.9 2 B ZX84-B 47 Z81 46.1 47.9 2 B ZX84-B 51 Z82 50.0 52.0 2 B ZX84-B 56 Z83 54.9 57.1 2 B ZX84-B 62 Z84 60.8 63.2 2 B ZX84-B 68 Z85 66.6 69.4 2 B ZX84-B 75 Z86 73.5 76.5 2 Type ± 5% Tol. Zener Voltage range(1) at IZT1 VZ (V) min. max. Tes t C urrent IZT1 (mA ) Notes : (1) Measured with pulses tp = 5 ms E lectrical C haracteris tics (TA = 25℃ unless otherwise noted) Maximum VF = 0.9V at IF = 10mA Marking C ode Type ± 2% Tol. Zener Voltage range(1) at IZT1 VZ (V) min. max. Tes t C urrent IZT1 (mA ) Marking C ode |
Número de pieza similar - BZX84-B6V8 |
|
Descripción similar - BZX84-B6V8 |