Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
HCF4514 Datasheet(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
HCF4514 Datasheet(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
9 / 11 page Ceramic DIP24 MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 32.3 1.272 B 13.05 13.36 0.514 0.526 C 3.9 5.08 0.154 0.200 D 3 0.118 E 0.5 1.78 0.020 0.070 e3 27.94 1.100 F 2.29 2.79 0.090 0.110 G 0.4 0.55 0.016 0.022 I 1.17 1.52 0.046 0.060 L 0.22 0.31 0.009 0.012 M 1.52 2.49 0.060 0.098 N1 4 ° (min.), 15° (max.) P 15.4 15.8 0.606 0.622 Q 5.71 0.225 P058C HCC/HCF4514B/4515B 9/11 |
Número de pieza similar - HCF4514 |
|
Descripción similar - HCF4514 |