Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TC12-11EWA Datasheet(PDF) 3 Page - Kingbright Corporation

No. de pieza TC12-11EWA
Descripción Electrónicos  30mm (1.2 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Página de inicio  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

TC12-11EWA Datasheet(HTML) 3 Page - Kingbright Corporation

  TC12-11EWA Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation TC12-11EWA Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation TC12-11EWA Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation TC12-11EWA Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SPEC NO: DSAB9968
REV NO: V.8
DATE: MAY/24/2007
PAGE: 3 OF 4
APPROVED: WYNEC
CHECKED: Joe Lee
DRAWN: Y.L.LI
ERP: 1332000494
High Efficiency Red
TC12-11EWA


Número de pieza similar - TC12-11EWA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Kingbright Corporation
TC12-11EWA KINGBRIGHT-TC12-11EWA Datasheet
233Kb / 6P
   30 MM 5 X 7 DOT MATRIX DISPLAYS
More results

Descripción similar - TC12-11EWA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Kingbright Corporation
TBC12-11EGWA KINGBRIGHT-TBC12-11EGWA Datasheet
174Kb / 5P
   30mm (1.2 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TBC12-12EGWA KINGBRIGHT-TBC12-12EGWA Datasheet
172Kb / 5P
   30mm (1.2 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TA12-11EWA KINGBRIGHT-TA12-11EWA Datasheet
147Kb / 4P
   30mm (1.2 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TBA12-12EGWA KINGBRIGHT-TBA12-12EGWA Datasheet
172Kb / 5P
   30mm (1.2 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TBA12-11EGWA KINGBRIGHT-TBA12-11EGWA Datasheet
174Kb / 5P
   30mm (1.2 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TBA12-22EGWA KINGBRIGHT-TBA12-22EGWA Datasheet
176Kb / 5P
   30mm (1.2 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TC12-11GWA KINGBRIGHT-TC12-11GWA Datasheet
147Kb / 4P
   30mm (1.2 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TA12-11SRWA KINGBRIGHT-TA12-11SRWA Datasheet
146Kb / 4P
   30mm (1.2 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TA12-11GWA KINGBRIGHT-TA12-11GWA Datasheet
147Kb / 4P
   30mm (1.2 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TBC12-22EGWA KINGBRIGHT-TBC12-22EGWA Datasheet
177Kb / 5P
   30mm (1.2 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com