Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
M93S56-WDS6T Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
M93S56-WDS6T Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
3 / 34 page 3/34 M93S66, M93S56, M93S46 Figure 9. AC Testing Input Output Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Table 10. Capacitance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Table 11. DC Characteristics (M93Sx6, Device Grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Table 12. DC Characteristics (M93Sx6, Device Grade 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Table 13. DC Characteristics (M93Sx6-W, Device Grade 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Table 14. DC Characteristics (M93Sx6-W, Device Grade 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Table 15. DC Characteristics (M93Sx6-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Table 16. AC Characteristics (M93Sx6, Device Grade 6 or 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Table 17. AC Characteristics (M93Sx6-W, Device Grade 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Table 18. AC Characteristics (M93Sx6-W, Device Grade 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Table 19. AC Characteristics (M93Sx6-R). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Figure 10.Synchronous Timing (Start and Op-Code Input) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Figure 11.Synchronous Timing (Read or Write) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Figure 12.Synchronous Timing (Read or Write) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 PACKAGE MECHANICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Figure 13.PDIP8 – 8 pin Plastic DIP, 0.25mm lead frame, Package Outline . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Table 20. PDIP8 – 8 pin Plastic DIP, 0.25mm lead frame, Package Mechanical Data . . . . . . . . . . 28 Figure 14.SO8 narrow – 8 lead Plastic Small Outline, 150 mils body width, Package Outline . . . . 29 Table 21. SO8 narrow – 8 lead Plastic Small Outline, 150 mils body width, Package Mechanical Data 29 Figure 15.TSSOP8 3x3mm² – 8 lead Thin Shrink Small Outline, 3x3mm² body size, Package Outline 30 Table 22. TSSOP8 3x3mm² – 8 lead Thin Shrink Small Outline, 3x3mm² body size, Mechanical Data 30 Figure 16.TSSOP8 – 8 lead Thin Shrink Small Outline, Package Outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Table 23. TSSOP8 – 8 lead Thin Shrink Small Outline, Package Mechanical Data . . . . . . . . . . . . 31 PART NUMBERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 24. Ordering Information Scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 25. How to Identify Current and New Products by the Process Identification Letter . . . . . . . 32 REVISION HISTORY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Table 26. Document Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 |
Número de pieza similar - M93S56-WDS6T |
|
Descripción similar - M93S56-WDS6T |