Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
DMM4W1K-F Datasheet(PDF) 2 Page - Cornell Dubilier Electronics |
|
DMM4W1K-F Datasheet(HTML) 2 Page - Cornell Dubilier Electronics |
2 / 2 page CDE Cornell Dubilier •1605 E. Rodney French Blvd.•New Bedford, MA 02740•Phone: (508)996-8561•Fax: (508)996-3830 www.cde.com Type DMM Polyester Film Capacitors RoHS Compliant Cap. (µF) Catalog Part Number T Max. Inches (mm) H Max. Inches (mm) L Max. Inches (mm) S ±.06 (±1.5) Inches (mm) d Inches (mm) 250 Vdc (160 Vac) 1.00 DMM2W1K–F 0.394 (10.0) 0.670 (17.0) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 1.50 DMM2W1P5K–F 0.394 (10.0) 0.768 (19.5) 1.221 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8) 2.20 DMM2W2P2K–F 0.512 (13.0) 0.866 (22.0) 1.221 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8) 3.30 DMM2W3P3K–F 0.630 (16.0) 1.024 (26.0) 1.221 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8) 4.70 DMM2W4P7K–F 0.630 (16.0) 1.024 (26.0) 1.221 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8) 400 Vdc (200 Vac) 0.03 DMM4S33K–F 0.236 (6.0) 0.414 (10.5) 0.551 (14.0) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 0.05 DMM4S47K–F 0.315 (8.0) 0.433 (11.0) 0.551 (14.0) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 0.07 DMM4S68K–F 0.236 (6.0) 0.512 (13.0) 0.709 (18.0) 0.591 (15.0) 0.024 (0.6) 0.10 DMM4P1K–F 0.256 (6.5) 0.512 (13.0) 0.709 (18.0) 0.591 (15.0) 0.024 (0.6) 0.15 DMM4P15K–F 0.276 (7.0) 0.551 (14.0) 0.709 (18.0) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 0.22 DMM4P22K–F 0.354 (9.0) 0.630 (16.0) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 0.33 DMM4P33K–F 0.354 (9.0) 0.630 (16.0) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 0.47 DMM4P47K–F 0.394 (10.0) 0.709 (18.0) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 0.68 DMM4P68K–F 0.414 (10.5) 0.709 (18.0) 1.221 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8) 1.00 DMM4W1K–F 0.473 (12.0) 0.866 (22.0) 1.221 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8) 630 Vdc (250 Vac) 0.01 DMM6S1K–F 0.236 (6.0) 0.394 (10.0) 0.551 (14.0) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 0.02 DMM6S15K–F 0.256 (6.5) 0.453 (11.5) 0.551 (14.0) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 0.02 DMM6S22K–F 0.276 (7.0) 0.492 (12.5) 0.551 (14.0) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 0.03 DMM6S33K–F 0.315 (8.0) 0.532 (13.5) 0.709 (18.0) 0.591 (15.0) 0.024 (0.6) 0.05 DMM6S47K–F 0.295 (7.5) 0.492 (12.5) 0.709 (18.0) 0.591 (15.0) 0.024 (0.6) 0.07 DMM6S68K–F 0.335 (8.5) 0.571 (14.5) 0.709 (18.0) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 0.10 DMM6P1K–F 0.374 (9.5) 0.630 (16.0) 0.709 (18.0) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 0.15 DMM6P15K–F 0.394 (10.0) 0.670 (17.0) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 0.22 DMM6P22K–F 0.433 (11.0) 0.788 (20.0) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 0.33 DMM6P33K–F 0.512 (13.0) 0.866 (22.0) 1.221 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8) 0.47 DMM6P47K–F 0.512 (13.0) 0.866 (22.0) 1.221 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8) 0.68 DMM6P68K–F 0.591 (15.0) 1.024 (26.0) 1.221 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8) 1.00 DMM6W1K–F 0.689 (17.5) 1.182 (30.0) 1.221 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8) |
Número de pieza similar - DMM4W1K-F |
|
Descripción similar - DMM4W1K-F |