Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

STD60NF55L Datasheet(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

No. de pieza STD60NF55L
Descripción Electrónicos  N-CHANNEL 55V - 0.012ohm - 60A DPAK STripFET??II POWER MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD60NF55L Datasheet(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

  STD60NF55L Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STD60NF55L Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD60NF55L Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD60NF55L Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD60NF55L Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD60NF55L Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD60NF55L Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD60NF55L Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD60NF55L Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
7/9
STD60NF55L
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
2.20
2.40
0.087
0.094
A1
0.90
1.10
0.035
0.043
A2
0.03
0.23
0.001
0.009
B
0.64
0.90
0.025
0.035
B2
5.20
5.40
0.204
0.213
C
0.45
0.60
0.018
0.024
C2
0.48
0.60
0.019
0.024
D
6.00
6.20
0.236
0.244
E
6.40
6.60
0.252
0.260
G
4.40
4.60
0.173
0.181
H
9.35
10.10
0.368
0.398
L2
0.8
0.031
L4
0.60
1.00
0.024
0.039
V2
0
o
8
o
0
o
0
o
P032P_B
TO-252 (DPAK) MECHANICAL DATA


Número de pieza similar - STD60NF55L

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
STMicroelectronics
STD60NF55L STMICROELECTRONICS-STD60NF55L Datasheet
430Kb / 14P
   N-channel 55V - 0.012廓 - 60A - DPAK/IPAK STripFET??II Power MOSFET
STD60NF55L-1 STMICROELECTRONICS-STD60NF55L-1 Datasheet
430Kb / 14P
   N-channel 55V - 0.012廓 - 60A - DPAK/IPAK STripFET??II Power MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD60NF55L-1 VBSEMI-STD60NF55L-1 Datasheet
979Kb / 7P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
STMicroelectronics
STD60NF55LA STMICROELECTRONICS-STD60NF55LA Datasheet
324Kb / 14P
   N-channel 55V - 0.012廓 - 60A - DPAK STripFET??II Power MOSFET
STD60NF55LAT4 STMICROELECTRONICS-STD60NF55LAT4 Datasheet
324Kb / 14P
   N-channel 55V - 0.012廓 - 60A - DPAK STripFET??II Power MOSFET
More results

Descripción similar - STD60NF55L

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
STMicroelectronics
STD60NF55LA STMICROELECTRONICS-STD60NF55LA Datasheet
324Kb / 14P
   N-channel 55V - 0.012廓 - 60A - DPAK STripFET??II Power MOSFET
STD60NF55L STMICROELECTRONICS-STD60NF55L_06 Datasheet
430Kb / 14P
   N-channel 55V - 0.012廓 - 60A - DPAK/IPAK STripFET??II Power MOSFET
CD00003115 STMICROELECTRONICS-CD00003115 Datasheet
413Kb / 13P
   N-channel 60V - 0.014ohm - 60A - DPAK STripFET II Power MOSFET
STD60NF06 STMICROELECTRONICS-STD60NF06 Datasheet
461Kb / 9P
   N-CHANNEL 60V - 0.014ohm - 60A DPAK STripFET??II POWER MOSFET
STD60NF3LL STMICROELECTRONICS-STD60NF3LL Datasheet
452Kb / 9P
   N-CHANNEL 30V - 0.0075ohm - 60A DPAK STripFET??II POWER MOSFET
STD100NH02L STMICROELECTRONICS-STD100NH02L Datasheet
474Kb / 12P
   N-channel 24V - 0.0042 - 60A - DPAK - IPAK STripFET II Power MOSFET
logo
Texas Instruments
STD60NF3LL TI-STD60NF3LL_06 Datasheet
404Kb / 13P
[Old version datasheet]   N-channel 30V - 0.0075廓 - 60A - DPAK STripFET??II Power MOSFET
logo
STMicroelectronics
STD70NH02L STMICROELECTRONICS-STD70NH02L Datasheet
490Kb / 16P
   N-CHANNEL 24V - 0.0062 Ohm - 60A IPAK/DPAK STripFET II Power MOSFET
STD100NH02L STMICROELECTRONICS-STD100NH02L_06 Datasheet
475Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.0042ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM II Power MOSFET
STD65NF06 STMICROELECTRONICS-STD65NF06 Datasheet
335Kb / 14P
   N-channel 60V - 11.5m廓 - 60A - DPAK/TO-220 STripFET??II Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com