Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STH60N10FI Datasheet(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
STH60N10FI Datasheet(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
10 / 11 page DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 5.35 5.65 0.210 0.222 C 3.3 3.8 0.130 0.149 D 2.9 3.1 0.114 0.122 D1 1.88 2.08 0.074 0.081 E 0.45 1 0.017 0.039 F 1.05 1.25 0.041 0.049 G 10.8 11.2 0.425 0.441 H 15.8 16.2 0.622 0.637 L1 20.8 21.2 0.818 0.834 L2 19.1 19.9 0.752 0.783 L3 22.8 23.6 0.897 0.929 L4 40.5 42.5 1.594 1.673 L5 4.85 5.25 0.190 0.206 L6 20.25 20.75 0.797 0.817 M 3.5 3.7 0.137 0.145 N 2.1 2.3 0.082 0.090 U 4.6 0.181 L1 M L6 12 3 L5 L4 N L3 L2 ISOWATT218 MECHANICAL DATA P025C STH60N10/FI STW60N10 10/11 |
Número de pieza similar - STH60N10FI |
|
Descripción similar - STH60N10FI |