Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

2SD1368 Datasheet(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp

No. de pieza 2SD1368
Descripción Electrónicos  Silicon NPN Epitaxial
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Página de inicio  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SD1368 Datasheet(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp

  2SD1368 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SD1368 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SD1368 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SD1368 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SD1368 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SD1368 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
2SD1368
Rev.2.00 Aug 10, 2005 page 4 of 5
300
30
3100
10
1.0
0.3
Collector to Base Voltage VCB (V)
300
100
30
10
3
1.0
0.3
Collector Output Capacitance vs.
Collector to Base Voltage
f = 1 MHz
IE = 0


Número de pieza similar - 2SD1368

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Hitachi Semiconductor
2SD1368 HITACHI-2SD1368 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SD1368 KEXIN-2SD1368 Datasheet
51Kb / 1P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD1368-A KEXIN-2SD1368-A Datasheet
421Kb / 2P
   NPN Transistors
2SD1368-A-HF KEXIN-2SD1368-A-HF Datasheet
738Kb / 2P
   NPN Transistors
2SD1368-B KEXIN-2SD1368-B Datasheet
421Kb / 2P
   NPN Transistors
More results

Descripción similar - 2SD1368

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Hitachi Semiconductor
2SD1421 HITACHI-2SD1421 Datasheet
30Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2019 HITACHI-2SD2019 Datasheet
32Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2122 HITACHI-2SD2122 Datasheet
34Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2263 HITACHI-2SD2263 Datasheet
33Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC1213 HITACHI-2SC1213 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2732 HITACHI-2SC2732 Datasheet
36Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2734 HITACHI-2SC2734 Datasheet
49Kb / 10P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2736 HITACHI-2SC2736 Datasheet
55Kb / 11P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC3553 HITACHI-2SC3553 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4262 HITACHI-2SC4262 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4264 HITACHI-2SC4264 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com