Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
TIP122 Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
TIP122 Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
3 / 4 page DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.40 4.60 0.173 0.181 C 1.23 1.32 0.048 0.051 D 2.40 2.72 0.094 0.107 D1 1.27 0.050 E 0.49 0.70 0.019 0.027 F 0.61 0.88 0.024 0.034 F1 1.14 1.70 0.044 0.067 F2 1.14 1.70 0.044 0.067 G 4.95 5.15 0.194 0.203 G1 2.4 2.7 0.094 0.106 H2 10.0 10.40 0.393 0.409 L2 16.4 0.645 L4 13.0 14.0 0.511 0.551 L5 2.65 2.95 0.104 0.116 L6 15.25 15.75 0.600 0.620 L7 6.2 6.6 0.244 0.260 L9 3.5 3.93 0.137 0.154 DIA. 3.75 3.85 0.147 0.151 P011C TO-220 MECHANICAL DATA TIP120/TIP121/TIP122/TIP125/TIP126/TIP127 3/4 |
Número de pieza similar - TIP122 |
|
Descripción similar - TIP122 |