Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

2SD1088 Datasheet(PDF) 3 Page - Mospec Semiconductor

No. de pieza 2SD1088
Descripción Electrónicos  POWER TRANSISTORS(6A,250V,30W)
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  MOSPEC [Mospec Semiconductor]
Página de inicio  http://www.mospec.com.tw
Logo MOSPEC - Mospec Semiconductor

2SD1088 Datasheet(HTML) 3 Page - Mospec Semiconductor

  2SD1088 Datasheet HTML 1Page - Mospec Semiconductor 2SD1088 Datasheet HTML 2Page - Mospec Semiconductor 2SD1088 Datasheet HTML 3Page - Mospec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
A


Número de pieza similar - 2SD1088

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wing Shing Computer Com...
2SD1088 WINGS-2SD1088 Datasheet
62Kb / 1P
   SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED TRANSISTOR(GENERAL DESCRIPTION)
logo
Inchange Semiconductor ...
2SD1088 ISC-2SD1088 Datasheet
141Kb / 5P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
Savantic, Inc.
2SD1088 SAVANTIC-2SD1088 Datasheet
163Kb / 5P
   Silicon NPN Power Transistors
2SD1088 SAVANTIC-2SD1088 Datasheet
170Kb / 5P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
First Components Intern...
2SD1088 FCI-2SD1088 Datasheet
173Kb / 3P
   High Voltage Darlington Power Transistor
More results

Descripción similar - 2SD1088

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Mospec Semiconductor
2SD798 MOSPEC-2SD798 Datasheet
131Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(6A,300V,30W)
logo
Rohm
RD3U060CN ROHM-RD3U060CN Datasheet
2Mb / 15P
   Nch 250V 6A Power MOSFET
logo
Weidmuller
2838400000 WEIDMULLER-2838400000 Datasheet
730Kb / 5P
   PRO BAS 30W 5V 6A
logo
Mospec Semiconductor
BD243 MOSPEC-BD243 Datasheet
127Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(6A,65W)
2SD313 MOSPEC-2SD313 Datasheet
115Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(3A,60V,30W)
MJE2360T MOSPEC-MJE2360T Datasheet
84Kb / 2P
   POWER TRANSISTORS(0.5A,350V,30W)
2SB834 MOSPEC-2SB834 Datasheet
118Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(3.0A,60V,30W)
2SD880 MOSPEC-2SD880 Datasheet
131Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(3A,60V,30W)
2SB596 MOSPEC-2SB596 Datasheet
119Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(4.0A,80V,30W)
2SB507 MOSPEC-2SB507 Datasheet
112Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(3.0A,60V,30W)
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com