Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FDD8426H Datasheet(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FDD8426H
Descripción Electrónicos  Dual N & P-Channel PowerTrench짰 MOSFET N-Channel: 40 V, 12 A, 12 m廓 P-Channel: -40 V, -10 A, 17 m廓
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD8426H Datasheet(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FDD8426H Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD8426H Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD8426H Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD8426H Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD8426H Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD8426H Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD8426H Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD8426H Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FDD8426H Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
©2009 Fairchild Semiconductor Corporation
6
www.fairchildsemi.com
FDD8426H Rev.C
Figure 13. Junction-to-Case Transient Thermal Response Curve
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
0.001
1
SINGLE PULSE
RθJC = 1.4
o
C/W
DUTY CYCLE-DESCENDING ORDER
t, RECTANGULAR PULSE DURATION (sec)
D = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
2
PDM
t1
t2
NOTES:
DUTY FACTOR: D = t1/t2
PEAK TJ = PDM x ZθJC x RθJc + TC
Figure 14.
PDM
t1
t2
NOTES:
DUTY FACTOR: D = t1/t2
PEAK TJ = PDM x ZθJA x RθJA + TA
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
3
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
SINGLE PULSE
RθJA = 96
o
C/W
(Note 1b)
DUTY CYCLE-DESCENDING ORDER
t, RECTANGULAR PULSE DURATION (sec)
D = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
2
PDM
t1
t2
NOTES:
DUTY FACTOR: D = t1/t2
PEAK TJ = PDM x ZθJA x RθJA + TA
Junction-to-Ambient Transient Thermal Response Curve
Typical Characteristics (Q1 N-Channel) T
J = 25°C unless otherwise noted


Número de pieza similar - FDD8426H

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8424H FAIRCHILD-FDD8424H Datasheet
638Kb / 12P
   Dual N & P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDD8424H FAIRCHILD-FDD8424H_11 Datasheet
856Kb / 11P
   Dual N & P-Channel PowerTrench짰 MOSFET N-Channel: 40V, 20A, 24m廓 P-Channel: -40V, -20A, 54m廓
FDD8424H_F085A FAIRCHILD-FDD8424H_F085A_13 Datasheet
793Kb / 11P
   Dual N & P-Channel PowerTrench짰 MOSFET N-Channel: 40V, 20A, 24m廓 P-Channel: -40V, -20A, 54m廓
More results

Descripción similar - FDD8426H

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FDS4897AC FAIRCHILD-FDS4897AC Datasheet
413Kb / 10P
   Dual N & P-Channel PowerTrench짰 MOSFET N-Channel: 40 V, 6.1 A, 26 m廓 P-Channel: -40 V, -5.2 A, 39 m廓
FDMC8030 FAIRCHILD-FDMC8030 Datasheet
341Kb / 7P
   Dual N-Channel Power Trench짰 MOSFET 40 V, 12 A, 10 m廓
FDMS7700S FAIRCHILD-FDMS7700S Datasheet
471Kb / 12P
   Dual N-Channel PowerTrench짰 MOSFET N-Channel: 30 V, 30 A, 7.5 m廓 N-Channel: 30 V, 40 A, 2.4 m廓
FDMS7600AS FAIRCHILD-FDMS7600AS Datasheet
470Kb / 12P
   Dual N-Channel PowerTrench짰 MOSFET N-Channel: 30 V, 30 A, 7.5 m廓 N-Channel: 30 V, 40 A, 2.8 m廓
FDMC8327L FAIRCHILD-FDMC8327L Datasheet
400Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40 V, 14 A, 9.7 m廓
FDMC8588 FAIRCHILD-FDMC8588 Datasheet
366Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 25 V, 40 A, 5.7 m廓
FDMC8588DC FAIRCHILD-FDMC8588DC Datasheet
401Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 25 V, 40 A, 5.7 m廓
FDS8638 FAIRCHILD-FDS8638 Datasheet
286Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40 V, 18 A, 4.3 m廓
FDS8842NZ FAIRCHILD-FDS8842NZ Datasheet
310Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40 V, 14.9 A, 7.0 m廓
FDD6796 FAIRCHILD-FDD6796 Datasheet
287Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 25 V, 40 A, 5.7 m廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com