Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FDS4141 Datasheet(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FDS4141
Descripción Electrónicos  P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -10.8A, 19.0m廓
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDS4141 Datasheet(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FDS4141 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDS4141 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDS4141 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDS4141 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDS4141 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDS4141 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDS4141 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
May 2009
©2009 Fairchild Semiconductor Corporation
FDS4141_F085 Rev. A
www.fairchildsemi.com
1
FDS4141_F085
P-Channel PowerTrench
®
MOSFET
-40V, -10.8A, 19.0m
Features
Typ rDS(on) = 10.5mΩ at VGS = -10V, ID = -10.5A
Typ rDS(on) = 14.8mΩ at VGS = -4.5V, ID = -8.4A
Typ Qg(TOT) = 35nC at VGS = -10V
High performance trench technology for extremely low
rDS(on)
RoHS Compliant
Qualified to AEC Q101
SO-8
D
D
D
D
S
S
S
G
Pin 1
G
S
S
S
D
D
D
D
5
6
7
8
3
2
1
4
Applications
Control switch in synchronous & non-synchronous buck
Load switch
Inverter


Número de pieza similar - FDS4141

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FDS4141 FAIRCHILD-FDS4141 Datasheet
217Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -10.8A, 13.0m廓
More results

Descripción similar - FDS4141

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FDS4141 FAIRCHILD-FDS4141 Datasheet
217Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -10.8A, 13.0m廓
FDD3672 FAIRCHILD-FDD3672_08 Datasheet
431Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -14A, 64m廓
logo
ON Semiconductor
FDD4141-F085 ONSEMI-FDD4141-F085 Datasheet
328Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -50A, 12.3m廓
November-2018, Rev.4
logo
Fairchild Semiconductor
FDD4685 FAIRCHILD-FDD4685_08 Datasheet
432Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -32A, 35m廓
FDD4243 FAIRCHILD-FDD4243_10 Datasheet
431Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -14A, 64m廓
logo
ON Semiconductor
FDD4243-F085 ONSEMI-FDD4243-F085 Datasheet
427Kb / 8P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -14A, 64m廓
September-2017, Rev. 2
logo
Fairchild Semiconductor
FDD4141 FAIRCHILD-FDD4141_10 Datasheet
272Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -50A, 12.3m廓
FDD4243 FAIRCHILD-FDD4243_07 Datasheet
388Kb / 6P
   40V P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDS4675-F085 ONSEMI-FDS4675-F085 Datasheet
850Kb / 7P
   40V P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
September-2017, Rev.2
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8424H_F085A FAIRCHILD-FDD8424H_F085A_13 Datasheet
793Kb / 11P
   Dual N & P-Channel PowerTrench짰 MOSFET N-Channel: 40V, 20A, 24m廓 P-Channel: -40V, -20A, 54m廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com