Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LA177B-HRF9UG-3-PF Datasheet(PDF) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

No. de pieza LA177B-HRF9UG-3-PF
Descripción Electrónicos  LED ARRAY
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Página de inicio  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA177B-HRF9UG-3-PF Datasheet(HTML) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA177B-HRF9UG-3-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA177B-HRF9UG-3-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA177B-HRF9UG-3-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA177B-HRF9UG-3-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA177B-HRF9UG-3-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA177B-HRF9UG-3-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA177B-HRF9UG-3-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
3.1
2.9
6.45
±0.5
4.3
3.3
2.54TYP
2.0MIN
18.0MIN
Note : 1.All dimension are in millimeter tolerance is
±0.25mm unless otherwise noted.
2.Specifications are subject to change without notice.
0.5
TYP
2.54TYP
2.0MIN
1
2
3
1.5
MAX
1.CATHODE RED
2.COMMON ANODE
3.CATHODE GREEN
9UG
1
23
HRF
-
+
-
LHRF9UG2692/R12-PF
1
2
3
2.42
3.5
±0.5
2.54
TYP
2.54
TYP
ψ3.25
7.0
Package Dimensions
PART NO. LA177B/HRF9UG-3-PF
1.CATHODE RED
2.COMMON ANODE
3.CATHODE GREEN
9UG
HRF
4.96
0.5
TYP
5.08
±0.5
1
23
2.7
±0.3
6.35
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
1/6
Page


Número de pieza similar - LA177B-HRF9UG-3-PF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
LIGITEK electronics co....
LA177B-HRFSBKS-S1-PF LIGITEK-LA177B-HRFSBKS-S1-PF Datasheet
120Kb / 7P
   LED ARRAY
More results

Descripción similar - LA177B-HRF9UG-3-PF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com