Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LFD4H5-62M-XX-RP154 Datasheet(PDF) 6 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

No. de pieza LFD4H5-62M-XX-RP154
Descripción Electrónicos  FOUR DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Página de inicio  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LFD4H5-62M-XX-RP154 Datasheet(HTML) 6 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LFD4H5-62M-XX-RP154 Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD4H5-62M-XX-RP154 Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD4H5-62M-XX-RP154 Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD4H5-62M-XX-RP154 Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD4H5-62M-XX-RP154 Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD4H5-62M-XX-RP154 Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD4H5-62M-XX-RP154 Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD4H5-62M-XX-RP154 Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
Luminous Intensity Matching Ratio
IV-M
Test Condition For Each Parameter
PART NO.
Forward Voltage Per Chip
Luminous Intensity Per Chip
Spectral Line Half-Width
Reverse Current Any Chip
Parameter
5/7
Page
Vf
volt
Ir
△λ
Iv
λP
μA
nm
mcd
nm
Symbol
Unit
If=20mA
Vr=5V
If=20mA
If=10mA
If=20mA
Test Condition
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Peak Wavelength
LFD4H5/62M-XX/RP154
Dominant Wavelength
λD
nm
If=20mA


Número de pieza similar - LFD4H5-62M-XX-RP154

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
LIGITEK electronics co....
LFD4H5-62M-XX-RP9 LIGITEK-LFD4H5-62M-XX-RP9 Datasheet
150Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
More results

Descripción similar - LFD4H5-62M-XX-RP154

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
LIGITEK electronics co....
LFD4H5-62M-XX-SRP9 LIGITEK-LFD4H5-62M-XX-SRP9 Datasheet
130Kb / 8P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
LFD415-62-XX-PF LIGITEK-LFD415-62-XX-PF Datasheet
187Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
LFD415-62-XX-RP63-PF LIGITEK-LFD415-62-XX-RP63-PF Datasheet
146Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
LFD415-62-XX-SRP95 LIGITEK-LFD415-62-XX-SRP95 Datasheet
138Kb / 8P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
LFD4H5-6SBKS-XX-PF LIGITEK-LFD4H5-6SBKS-XX-PF Datasheet
142Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
LFD415-62-XX-RP75-PF LIGITEK-LFD415-62-XX-RP75-PF Datasheet
146Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
LFD415-62-XX-RP126-PF LIGITEK-LFD415-62-XX-RP126-PF Datasheet
146Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
LFD415-62-XX-SRP65 LIGITEK-LFD415-62-XX-SRP65 Datasheet
138Kb / 8P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
LFD415-64-XX-PF LIGITEK-LFD415-64-XX-PF Datasheet
144Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
LFD415-64-XX-RP75-PF LIGITEK-LFD415-64-XX-RP75-PF Datasheet
145Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
LFD415-65-XX-RP6-PF LIGITEK-LFD415-65-XX-RP6-PF Datasheet
146Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com