Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LFD315-65-XX-PF Datasheet(PDF) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

No. de pieza LFD315-65-XX-PF
Descripción Electrónicos  FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.36 Inch)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Página de inicio  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LFD315-65-XX-PF Datasheet(HTML) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LFD315-65-XX-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD315-65-XX-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD315-65-XX-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD315-65-XX-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD315-65-XX-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD315-65-XX-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD315-65-XX-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD315-65-XX-PF Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD315-65-XX-PF Datasheet HTML 9Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
9.2
(0.36")
14.0
(0.551")
10.72
(0.422")
ψ1.0(0.039")
Note : 1.All dimension are in millimeters and (lnch) tolerance is
±0.25mm unless otherwise noted.
2.Specifications are subject to change without notice.
2.54X5=12.7
(0.5")
PIN NO.1
LFD315/65-XX-PF
LIGITEK
Ø 0.51
TYP
4.3
±0.5
F
G
B
DP
C
E
D
A
7.1(0.28")
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
29.5(1.161")
DIG.2
LFD315/65-XX-PF
Package Dimensions
DIG.1
PART NO.
DIG.4
DIG.3
1/8
Page


Número de pieza similar - LFD315-65-XX-PF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
LIGITEK electronics co....
LFD315-65-XX-RP61-PF LIGITEK-LFD315-65-XX-RP61-PF Datasheet
146Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.36 Inch)
More results

Descripción similar - LFD315-65-XX-PF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
LIGITEK electronics co....
LFD315-66-XX-T-PF LIGITEK-LFD315-66-XX-T-PF Datasheet
145Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.36 Inch)
LFD3E5-69-XX-F1-PF LIGITEK-LFD3E5-69-XX-F1-PF Datasheet
158Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.36 Inch)
LFD315-63-XX-G-PF LIGITEK-LFD315-63-XX-G-PF Datasheet
142Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.36 Inch)
LFD315-62-XX-PF LIGITEK-LFD315-62-XX-PF Datasheet
143Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.36 Inch)
LFD3D5-69-XX-F1-PF LIGITEK-LFD3D5-69-XX-F1-PF Datasheet
163Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.36 Inch)
LFD315-65-XX-RP61-PF LIGITEK-LFD315-65-XX-RP61-PF Datasheet
146Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.36 Inch)
LFD315-64-XX LIGITEK-LFD315-64-XX Datasheet
112Kb / 8P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.36 Inch)
LFD315-64-XX-PF LIGITEK-LFD315-64-XX-PF Datasheet
143Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.36 Inch)
logo
Lucky Light Electronic
KW4-361 LUCKY-LIGHT-KW4-361 Datasheet
49Kb / 1P
   LED Numeric Display Four Digit (0.36)
logo
LIGITEK electronics co....
LSD3A72-XX LIGITEK-LSD3A72-XX Datasheet
88Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.36 Inch)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com