Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LFD495-64S-XX-RP4-PF Datasheet(PDF) 6 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

No. de pieza LFD495-64S-XX-RP4-PF
Descripción Electrónicos  FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 lnch)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Página de inicio  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LFD495-64S-XX-RP4-PF Datasheet(HTML) 6 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LFD495-64S-XX-RP4-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD495-64S-XX-RP4-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD495-64S-XX-RP4-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD495-64S-XX-RP4-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD495-64S-XX-RP4-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD495-64S-XX-RP4-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD495-64S-XX-RP4-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD495-64S-XX-RP4-PF Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD495-64S-XX-RP4-PF Datasheet HTML 9Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
If=20mA
Test Condition
If=20mA
If=20mA
If=10mA
Vr=5V
volt
Vf
Forward Voltage Per Chip
Luminous Intensity Matching Ratio
Reverse Current Any Chip
Spectral Line Half-Width
Peak Wavelength
Luminous Intensity Per Chip
IV-M
△λ
Ir
λP
Iv
μA
nm
mcd
nm
Test Condition For Each Parameter
Parameter
Symbol
Unit
Page 5/8
PART NO. LFD495/64S-XX/RP4-PF


Número de pieza similar - LFD495-64S-XX-RP4-PF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
LIGITEK electronics co....
LFD495-64-XX-PF LIGITEK-LFD495-64-XX-PF Datasheet
143Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 lnch)
More results

Descripción similar - LFD495-64S-XX-RP4-PF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
LIGITEK electronics co....
LFD495-62-XX-RP3-PF LIGITEK-LFD495-62-XX-RP3-PF Datasheet
155Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 lnch)
LFD495-62-XX-RP11-PF LIGITEK-LFD495-62-XX-RP11-PF Datasheet
144Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 lnch)
LFD495-63-XX-RP4-PF LIGITEK-LFD495-63-XX-RP4-PF Datasheet
143Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 lnch)
LFD495-62-XX-PF LIGITEK-LFD495-62-XX-PF Datasheet
143Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 lnch)
LFD495-64-XX-PF LIGITEK-LFD495-64-XX-PF Datasheet
143Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 lnch)
LFD495-62-XX-RP4-PF LIGITEK-LFD495-62-XX-RP4-PF Datasheet
118Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 lnch)
LFD495-65-XX-PF LIGITEK-LFD495-65-XX-PF Datasheet
143Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 lnch)
LFD495-62V-XX-PF LIGITEK-LFD495-62V-XX-PF Datasheet
169Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 lnch)
LFD495-62-XX-KP13-PF LIGITEK-LFD495-62-XX-KP13-PF Datasheet
116Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 lnch)
LFD495-62-XX-RP13-PF LIGITEK-LFD495-62-XX-RP13-PF Datasheet
118Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 lnch)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com