Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LSD1055-64S-XX-PF Datasheet(PDF) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

No. de pieza LSD1055-64S-XX-PF
Descripción Electrónicos  SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Página de inicio  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LSD1055-64S-XX-PF Datasheet(HTML) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LSD1055-64S-XX-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD1055-64S-XX-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD1055-64S-XX-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD1055-64S-XX-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD1055-64S-XX-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD1055-64S-XX-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD1055-64S-XX-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD1055-64S-XX-PF Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD1055-64S-XX-PF Datasheet HTML 9Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
25.4
(1.0")
34.0
(1.34")
30.5
(1.2")
4.8
±0.5
ψ2.4(0.094")
Note : 1.All dimension are in millimeters and (lnch) tolerance is
±0.25mm unless otherwise noted.
2.Specifications are subject to change without notice.
Ø 0.51
TYP
PIN NO.1
2.54X4=
10.16(0.4")
LSD1055/64S-XX-PF
LIGITEK
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Package Dimensions
PART NO.
24.0(0.95")
LSD1055/64S-XX-PF
10.5(0.413")
Page 1/8
PIN 1
PIN 5
PIN 10
PIN 6


Número de pieza similar - LSD1055-64S-XX-PF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
LIGITEK electronics co....
LSD1001-25-XX LIGITEK-LSD1001-25-XX Datasheet
121Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
LSD1001/25-XX LIGITEK-LSD1001/25-XX Datasheet
121Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
LSD1005-62U-XX-PF LIGITEK-LSD1005-62U-XX-PF Datasheet
115Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
LSD1005-65-XX-PF LIGITEK-LSD1005-65-XX-PF Datasheet
132Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
LSD1005-66-XX-PF LIGITEK-LSD1005-66-XX-PF Datasheet
132Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
More results

Descripción similar - LSD1055-64S-XX-PF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
LIGITEK electronics co....
LSD1005-6A-XX-PF LIGITEK-LSD1005-6A-XX-PF Datasheet
131Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
LSD1005-6D-XX-PF LIGITEK-LSD1005-6D-XX-PF Datasheet
131Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
LSD1015-65-XX LIGITEK-LSD1015-65-XX Datasheet
94Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
LSD1015-66-XX-PF LIGITEK-LSD1015-66-XX-PF Datasheet
135Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
LSD1015-66F-XX-PF LIGITEK-LSD1015-66F-XX-PF Datasheet
160Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
LSD1005-65-XX-PF LIGITEK-LSD1005-65-XX-PF Datasheet
132Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
LSD1015-64-XX LIGITEK-LSD1015-64-XX Datasheet
93Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
LSD1005-62U-XX-PF LIGITEK-LSD1005-62U-XX-PF Datasheet
115Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
LSD1005-66-XX-PF LIGITEK-LSD1005-66-XX-PF Datasheet
132Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
LSD1015-61-XX LIGITEK-LSD1015-61-XX Datasheet
93Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (1.0 Inch)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com