Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

PD200S16 Datasheet(PDF) 1 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

No. de pieza PD200S16
Descripción Electrónicos  200A Avg 1600 Volts
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  NIEC [Nihon Inter Electronics Corporation]
Página de inicio  http://www.niec.co.jp
Logo NIEC - Nihon Inter Electronics Corporation

PD200S16 Datasheet(HTML) 1 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

  PD200S16 Datasheet HTML 1Page - Nihon Inter Electronics Corporation PD200S16 Datasheet HTML 2Page - Nihon Inter Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
─7─
■回路図 CIRCUIT
■最大定格 Maximum Ratings
項   目
Parameter
記号
Symbol
耐圧クラス Grade
単位
Unit
くり返しピーク逆電圧
*1
Repetitive Peak Reverse Voltage
VRRM
1600
V
非くり返しピーク逆電圧
*1
Non Repetitive Peak Reverse Voltage
VRSM
1700
V
PD200S16
項   目
Parameter
記号
Symbol
条   件
Conditions
定格値
Max. Rated Value
単位
Unit
平均整流電流
*1
Average Rectified Output Current
I0(AV)
商用周波数 180°通電
Tc=106℃
Half Sine Wave
200
A
実効順電流
*1
RMS Forward Current
IF
(RMS)
314
A
電流二乗時間積
*1
I Squared t
I
2t
2∼10ms
101250
A
2
s
動作接合温度範囲
Operating Junction Temperature Range
Tjw
−40∼+150
保存温度範囲
Storage Temperature Range
Tstg
−40∼+125
締付トルク
Mounting Torque
F
サーマルコンパウンド塗布
Greased
2.5∼3.5
N・m
2.5∼3.5
N・m
ベース部
Mounting
主端子部
Terminal
項   目
Parameter
記号
Symbol
条   件
Conditions
特性値(最大)
Maximum Value
単位
Unit
ピーク逆電流
*1
Peak Reverse Current
IRM
Tj=150℃,VRM=VRRM
30
mA
ピーク順電圧
*1
Peak Forward Voltage
VFM
Tj= 25℃,IFM=600A
1.5
V
熱抵抗
*1
Thermal Resistance
Rth
(j-c)
接合部−ケース間
Junction to Case
0.15
℃/W
接触熱抵抗
*1
Thermal Resistance
Rth
(c-f)
ケース−フィン間,サーマルコンパウンド塗布
Case to Fin, Greased
0.1
℃/W
質量…約200g
*1:1アーム当りの値 Value Per 1 Arm.
Approximate Weight
サージ順電流
*1
Surge Forward Current
IFSM
50Hz正弦半波,1サイクル,非くり返し
Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive
4500
A
絶縁耐圧
Isolation Voltage
Viso
端子−ベース間,AC1分間
Terminal to Base, AC1min.
2500
V
■電気的特性 Electrical Characteristics
M6
M6
DIODE
200A Avg 1600 Volts
PD200S16
■外形寸法図 OUTLINE DRAWING (単位 Dimension:mm)
1
2
3
D1
D2
PD


Número de pieza similar - PD200S16

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Kyocera Kinseki Corpota...
PD200S16 KSS-PD200S16 Datasheet
847Kb / 5P
   Diode
logo
National Instruments Co...
PD200S16 NI-PD200S16_15 Datasheet
126Kb / 2P
   DIODE
More results

Descripción similar - PD200S16

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Nihon Inter Electronics...
PD20116 NIEC-PD20116_1 Datasheet
26Kb / 1P
   200A Avg 1600 Volts
PGH20016AM NIEC-PGH20016AM_1 Datasheet
239Kb / 3P
   200A Avg 1600 Volts
PT200S12 NIEC-PT200S12_1 Datasheet
123Kb / 2P
   200A Avg 1200~1600 Volts
PC20012 NIEC-PC20012_1 Datasheet
153Kb / 2P
   200A Avg 1200 1600 Volts
PDT20012 NIEC-PDT20012_1 Datasheet
250Kb / 4P
   200A Avg 1200~1600 Volts
PGH10016AM NIEC-PGH10016AM_1 Datasheet
239Kb / 3P
   100A Avg 1600 Volts
PT50S16 NIEC-PT50S16_1 Datasheet
284Kb / 2P
   50A Avg 1600 Volts
PGH7516AM NIEC-PGH7516AM_1 Datasheet
238Kb / 3P
   75A Avg 1600 Volts
PGH5016AM NIEC-PGH5016AM_1 Datasheet
232Kb / 3P
   50A Avg 1600 Volts
PD230S16 NIEC-PD230S16 Datasheet
126Kb / 2P
   230A Avg 1600 Volts
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com