Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

1PS66SB82 Datasheet(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

No. de pieza 1PS66SB82
Descripción Electrónicos  15 V, 30 mA low Cd Schottky barrier diodes
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  NXP [NXP Semiconductors]
Página de inicio  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

1PS66SB82 Datasheet(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button 1PS66SB82 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 1PS66SB82 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 1PS66SB82 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 1PS66SB82 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 1PS66SB82 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 1PS66SB82 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 1PS66SB82 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 1PS66SB82 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 1PS66SB82 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 10 page
background image
NXP Semiconductors
1PS66SB82; 1PS88SB82
15 V, 30 mA low Cd Schottky barrier diodes
© NXP B.V. 2010.
All rights reserved.
For more information, please visit: http://www.nxp.com
For sales office addresses, please send an email to: salesaddresses@nxp.com
Date of release: 13 January 2010
Document identifier: 1PS66SB82_1PS88SB82_4
Please be aware that important notices concerning this document and the product(s)
described herein, have been included in section ‘Legal information’.
13. Contents
1
Product profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1
General description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2
Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.3
Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.4
Quick reference data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2
Pinning information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3
Ordering information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
4
Marking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
5
Limiting values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
6
Thermal characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
7
Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
8
Package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
9
Packing information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
10
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
11
Legal information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
11.1
Data sheet status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
11.2
Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
11.3
Disclaimers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
11.4
Trademarks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
12
Contact information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
13
Contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10


Número de pieza similar - 1PS66SB82

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NXP Semiconductors
1PS66SB82 PHILIPS-1PS66SB82 Datasheet
116Kb / 10P
   15 V, 30 mA low Cd Schottky barrier diodes
Rev. 04-13 January 2010
1PS66SB82 NXP-1PS66SB82 Datasheet
9Mb / 130P
   RF Manual 16th edition
June 2012
logo
Nexperia B.V. All right...
1PS66SB82 NEXPERIA-1PS66SB82 Datasheet
697Kb / 10P
   15 V, 30 mA low Cd Schottky barrier diodes
Rev. 04 - 13 January 2010
logo
NXP Semiconductors
1PS66SB82_1PS88SB82 PHILIPS-1PS66SB82_1PS88SB82_15 Datasheet
116Kb / 10P
   15 V, 30 mA low Cd Schottky barrier diodes
Rev. 04-13 January 2010
More results

Descripción similar - 1PS66SB82

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Nexperia B.V. All right...
1PS66SB82 NEXPERIA-1PS66SB82 Datasheet
697Kb / 10P
   15 V, 30 mA low Cd Schottky barrier diodes
Rev. 04 - 13 January 2010
logo
NXP Semiconductors
1PS66SB82 PHILIPS-1PS66SB82 Datasheet
116Kb / 10P
   15 V, 30 mA low Cd Schottky barrier diodes
Rev. 04-13 January 2010
1PS66SB82_1PS88SB82 PHILIPS-1PS66SB82_1PS88SB82_15 Datasheet
116Kb / 10P
   15 V, 30 mA low Cd Schottky barrier diodes
Rev. 04-13 January 2010
1PSXSB17 PHILIPS-1PSXSB17_15 Datasheet
56Kb / 8P
   4 V, 30 mA low Cd Schottky barrier diode
Rev. 06-4 April 2005
1PS79SB63 PHILIPS-1PS79SB63 Datasheet
53Kb / 10P
   5 V, 20 mA low Cd Schottky barrier diodes
Rev. 02-3 December 2004
1PS66SB17 PHILIPS-1PS66SB17 Datasheet
49Kb / 8P
   4 V, 30 mA low Cd Schottky barrier diode
Rev. 06-4 April 2005
logo
Nexperia B.V. All right...
BAT54GW NEXPERIA-BAT54GW Datasheet
679Kb / 12P
   30 V, 200 mA Schottky barrier diodes
1PS76SB17 NEXPERIA-1PS76SB17 Datasheet
187Kb / 8P
   4 V, 30 mA low capacitance Schottky barrier diode
27 December 2022
1PS66SB17 NEXPERIA-1PS66SB17 Datasheet
180Kb / 7P
   4 V, 30 mA low capacitance Schottky barrier diode
27 December 2022
1PS79SB17 NEXPERIA-1PS79SB17 Datasheet
175Kb / 7P
   4 V, 30 mA low capacitance Schottky barrier diode
27 December 2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com