Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

CSE15UG Datasheet(PDF) 1 Page - Schurter Inc.

No. de pieza CSE15UG
Descripción Electrónicos  Capacitiv Switch Element under Glas
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SCHURTER [Schurter Inc.]
Página de inicio  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

CSE15UG Datasheet(HTML) 1 Page - Schurter Inc.

  CSE15UG Datasheet HTML 1Page - Schurter Inc. CSE15UG Datasheet HTML 2Page - Schurter Inc. CSE15UG Datasheet HTML 3Page - Schurter Inc. CSE15UG Datasheet HTML 4Page - Schurter Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten / Changes that contribute to technical improvement are subject to alternations
2002
Datum
Name
CSE15 uG
Bearb.
21.01.
Maurer
Kapazitives Schaltelement unter Glas
Gepr.
Capacitiv Switch Element under Glas
Vert.
EDV-Datenblatt
Datenblatt / Spezifikationen
Data sheet / Specifications
nicht manuell ändern
b
9126
15.11.05
Weisen.
a
8441
23.05.02
Weisen.
H
105. 9378
-
8316
21.01.02 Weisen.
Z
Änd.
Datum
Name
Blatt 1 von 4
Index: b
Verteiler nach
H 150.9302 Pos. 6
Beschreibung
Mit der neusten Variante aus der Reihe der kapazitiven
Einzeltaster
von
Schurter
werden
noch
kleinere
Tastpunktabstände realisiert. Die Taster lassen sich in
einem Raster von 15x15mm anordnen. Der CSE15 uG
(Capacitive Switch Element unter Glas) ist ein kapazitiver
Taster / Schalter der durch einfache Näherung bzw.
Berührung mit dem Finger ausgelöst wird. Durch eine
werkseitige Einstellung in der Empfindlichkeit sind die
Taster hinter nichtleitenden Materialien ( z.B. Glas,
Kunststoff, Holz, Keramik etc.) von bis zu 20mm
einsetzbar.
Neu
an
diesen
Tastern
ist
auch
die
einfache
Anschlusstechnik
über
einen
Platinenstecker.
Teure
Anschlusskosten bei der Installation der Einzeltaster
werden auf ein Minimum reduziert. Der Platinenstecker
kann bei dem Bestückungsprozess der Grundleiterplatte
mit aufgebracht werden. Der Einzeltaster wird durch
einfache
Steckmontage
bestückt
und
somit
in
die
bestehende Elektronik integriert.
Für
das
Frontlayout
stehen
vielfältige
Gestaltungsmöglichkeiten offen. Auf Wunsch werden von
der
Firma
Schurter
auch
Designfolien
nach
Kundenvorgaben mitgeliefert.
Description:
The newest variation in Schurter’s collection of single
capacitive switches allows for yet even smaller switch key
point spacings. The switches can be arranged for a grid of
15mm x 15mm. The CSE15 uG (Capacitive Switch Element
under Glass) is a capacitive switch which can be actuated
by the touch of a finger or simple approaching. The
sensitivity of the switch can be customer specified and are
usable behind non-conductive material( glass, plastic,
wood, ceramic, etc.) up to 20mm thickness.
New for this switch is the simple connection system using a
PCB connector. Expensive installation costs for single
switches can therefore be reduced to a minimum. The PCB
connector can be incorporated in the mounting process for
the basic PCB. The single switch is simply mounted with a
plug-in technique and is therefore integrated in the existing
electronics.
For the front layout there are a wide range of design
options available. On request, Schurter can also deliver
customized foil designs.
Artikelnummern / Part Number
Der CSE15 uG wird als Standardausführung selbstklebend für die Montage unter ein Overlay gefertigt.
Optional wird der Taster mit PU-Schaumstoff zum Ausgleich von Montagetoleranzen geliefert.
The CSE15 uG as a Standard-Version will be produced with a self adhesive foil for fixing under an overlay.
There is also an option of a switch with PU-foam material for balancing mounting tolerances on the front face.
Variante
Variation
Empfindlichkeit
Sensitivity
Versorgungsspannung
Supply voltage
Taster / momentary
1243.7000
minimal / minimal
5-24V
Taster / momentary
1243.7001
mittel / middle
5-24V
Taster / momentary
1243.7002
maximal / maximal
5-24V
Schalter / toggle
1243.7003
minimal / minimal
5-24V
Schalter / toggle
1243.7004
mittel / middle
5-24V
Schalter / toggle
1243.7005
maximal / maximal
5-24V


Número de pieza similar - CSE15UG

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Schurter Inc.
CSE16 SCHURTER-CSE16 Datasheet
191Kb / 5P
   Operating temperature -20...85C / connection 4-pol cable
logo
TRIAD MAGNETICS
CSE184L TRIAD-CSE184L Datasheet
126Kb / 1P
   Current Sense / Low Frequency Transformers
CSE185L TRIAD-CSE185L Datasheet
127Kb / 1P
   Current Sense / Low Frequency Transformers
CSE186L TRIAD-CSE186L Datasheet
201Kb / 1P
   Current Sense / Low Frequency Transformers
CSE187-L TRIAD-CSE187-L Datasheet
212Kb / 1P
   Current Sense, Low Frequency Transformers
More results

Descripción similar - CSE15UG

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Schurter Inc.
CSE25UG SCHURTER-CSE25UG Datasheet
88Kb / 5P
   Capacitive Switch Element under Glass
logo
PMC-Sierra, Inc
PM8620-1 PMC-PM8620-1 Datasheet
39Kb / 2P
   20G Narrowband Switch Element
logo
M/A-COM Technology Solu...
MEST2G-150-10-CM30 MA-COM-MEST2G-150-10-CM30 Datasheet
850Kb / 5P
   Pin Diode Switch Element
MEST2G-150-10-CM32 MA-COM-MEST2G-150-10-CM32 Datasheet
847Kb / 5P
   Pin Diode Switch Element
MEST2G-080-25 MA-COM-MEST2G-080-25 Datasheet
732Kb / 4P
   Pin Diode Switch Element
MEST2GFC-010-25 MA-COM-MEST2GFC-010-25 Datasheet
735Kb / 4P
   Pin Diode Switch Element
MEST2G-050-80 MA-COM-MEST2G-050-80 Datasheet
900Kb / 5P
   Pin Diode Switch Element
logo
PMC-Sierra, Inc
PM8620 PMC-PM8620 Datasheet
52Kb / 4P
   20G Narrowband Switch Element
logo
M/A-COM Technology Solu...
MEST2G-020-15 MA-COM-MEST2G-020-15 Datasheet
835Kb / 5P
   Pin Diode Switch Element
MEST2G-050-45 MA-COM-MEST2G-050-45 Datasheet
904Kb / 5P
   Pin Diode Switch Element
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com