Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
DZ23C20-TP Datasheet(PDF) 2 Page - Micro Commercial Components |
|
DZ23C20-TP Datasheet(HTML) 2 Page - Micro Commercial Components |
2 / 4 page DZ23C2V4 THRU DZ23C75 r e b m u N t r a P e g a t l o V r e n e Z l a n i m o N V Z @ IZT V . m o N V . n i M V . x a M Ω Ω Ω Ω Ω A m Ω Ω Ω Ω Ω A m µ A V 4 V 2 C 3 2 Z D 4 . 2 8 2 . 2 2 5 . 2 5 8 0 . 5 0 0 6 0 0 . 1 0 . 0 0 1 0 . 1 0 V 7 V 2 C 3 2 Z D 7 . 2 7 5 . 2 4 8 . 2 3 8 0 . 5 0 0 6 0 0 . 1 5 7 0 . 1 1 V 0 V 3 C 3 2 Z D 0 . 3 5 8 . 2 5 1 . 3 5 9 0 . 5 0 0 6 0 0 . 1 0 5 0 . 1 2 V 3 V 3 C 3 2 Z D 3 . 3 4 1 . 3 7 4 . 3 5 9 0 . 5 0 0 6 0 0 . 1 5 2 0 . 1 3 V 6 V 3 C 3 2 Z D 6 . 3 2 4 . 3 8 7 . 3 5 9 0 . 5 0 0 6 0 0 . 1 5 1 0 . 1 4 V 9 V 3 C 3 2 Z D 9 . 3 1 7 . 3 0 1 . 4 5 9 0 . 5 0 0 6 0 0 . 1 0 1 0 . 1 5 V 3 V 4 C 3 2 Z D 3 . 4 9 0 . 4 2 5 . 4 5 9 0 . 5 0 0 6 0 0 . 1 0 . 5 0 . 1 6 V 7 V 4 C 3 2 Z D 7 . 4 7 4 . 4 4 9 . 4 8 7 0 . 5 0 0 5 0 0 . 1 0 . 5 0 . 2 7 V 1 V 5 C 3 2 Z D 1 . 5 5 8 . 4 6 3 . 5 0 6 0 . 5 0 8 4 0 0 . 1 1 . 0 8 . 0 8 V 6 V 5 C 3 2 Z D 6 . 5 2 3 . 5 8 8 . 5 0 4 0 . 5 0 0 4 0 0 . 1 1 . 0 0 . 1 9 V 2 V 6 C 3 2 Z D 2 . 6 9 8 . 5 1 5 . 6 0 1 0 . 5 0 5 1 0 0 . 1 1 . 0 0 . 2 0 1 V 8 V 6 C 3 2 Z D 8 . 6 6 4 . 6 4 1 . 7 8 0 . 5 0 8 0 0 . 1 1 . 0 0 . 3 1 1 V 5 V 7 C 3 2 Z D 5 . 7 3 1 . 7 8 8 . 7 7 0 . 5 0 8 0 0 . 1 1 . 0 0 . 5 2 1 V 2 V 8 C 3 2 Z D 2 . 8 9 7 . 7 1 6 . 8 7 0 . 5 0 8 0 0 . 1 1 . 0 0 . 6 3 1 V 1 V 9 C 3 2 Z D 1 . 9 5 6 . 8 6 5 . 9 0 1 0 . 5 0 0 1 0 0 . 1 1 . 0 0 . 7 4 1 V 0 1 C 3 2 Z D 0 1 0 5 . 9 0 5 . 0 1 5 1 0 . 5 0 5 1 0 0 . 1 1 . 0 5 . 7 5 1 V 1 1 C 3 2 Z D 1 1 5 4 . 0 1 5 5 . 1 1 0 2 0 . 5 0 5 1 0 0 . 1 1 . 0 5 . 8 6 1 V 2 1 C 3 2 Z D 2 1 0 4 . 1 1 0 6 . 2 1 0 2 0 . 5 0 5 1 0 0 . 1 1 . 0 0 . 9 7 1 V 3 1 C 3 2 Z D 3 1 5 3 . 2 1 5 6 . 3 1 5 2 0 . 5 0 7 1 0 0 . 1 1 . 0 0 . 0 1 8 1 V 4 1 C 3 2 Z D 4 1 0 3 . 3 1 0 7 . 4 1 5 2 0 . 5 0 7 1 0 0 . 1 1 . 0 5 . 0 1 A V 5 1 C 3 2 Z D 5 1 5 2 . 4 1 5 7 . 5 1 0 3 0 . 5 0 0 2 0 0 . 1 1 . 0 0 . 1 1 9 1 V 6 1 C 3 2 Z D 6 1 0 2 . 5 1 0 8 . 6 1 0 4 0 . 5 0 0 2 0 0 . 1 1 . 0 0 . 2 1 0 2 V 7 1 C 3 2 Z D 7 1 5 1 . 6 1 5 8 . 7 1 0 4 0 . 5 0 0 2 0 0 . 1 1 . 0 0 . 3 1 B V 8 1 C 3 2 Z D 8 1 0 1 . 7 1 0 9 . 8 1 0 5 0 . 5 5 2 2 0 0 . 1 1 . 0 0 . 4 1 1 2 V 0 2 C 3 2 Z D 0 2 0 0 . 9 1 0 0 . 1 2 0 5 0 . 5 5 2 2 0 0 . 1 1 . 0 0 . 5 1 2 2 V 2 2 C 3 2 Z D 2 2 0 9 . 0 2 0 1 . 3 2 5 5 0 . 5 0 5 2 0 0 . 1 1 . 0 0 . 7 1 3 2 V 4 2 C 3 2 Z D 4 2 0 8 . 2 2 0 2 . 5 2 0 8 0 . 5 0 5 2 0 0 . 1 1 . 0 0 . 8 1 4 2 V 7 2 C 3 2 Z D 7 2 5 6 . 5 2 5 3 . 8 2 0 8 0 . 5 0 0 3 0 0 . 1 1 . 0 0 . 0 2 5 2 V 8 2 C 3 2 Z D 8 2 0 6 . 6 2 0 4 . 9 2 0 8 0 . 5 0 0 3 0 0 . 1 1 . 0 0 . 2 2 C V 0 3 C 3 2 Z D 0 3 0 5 . 8 2 0 5 . 1 3 0 8 0 . 5 0 0 3 0 0 . 1 1 . 0 5 . 2 2 6 2 V 3 3 C 3 2 Z D 3 3 5 3 . 1 3 5 6 . 4 3 0 8 0 . 5 5 2 3 0 0 . 1 1 . 0 0 . 5 2 7 2 V 6 3 C 3 2 Z D 6 3 0 2 . 4 3 0 8 . 7 3 0 9 0 . 5 0 5 3 0 0 . 1 1 . 0 0 . 7 2 8 2 V 9 3 C 3 2 Z D 9 3 5 0 . 7 3 5 9 . 0 4 0 9 0 . 5 0 5 3 0 0 . 1 1 . 0 0 . 9 2 9 2 V 3 4 C 3 2 Z D 3 4 5 8 . 0 4 5 1 . 5 4 0 0 1 0 . 5 0 0 7 0 0 . 1 1 . 0 0 . 2 3 0 3 V 7 4 C 3 2 Z D 7 4 5 6 . 4 4 5 3 . 9 4 0 0 1 0 . 5 0 5 7 0 0 . 1 1 . 0 0 . 5 3 1 3 V 1 5 C 3 2 Z D 1 5 5 4 . 8 4 5 5 . 3 5 0 0 1 0 . 5 0 5 7 0 0 . 1 1 . 0 0 . 8 3 2 3 V 6 5 C 3 2 Z D 6 5 0 2 . 3 5 0 8 . 8 5 5 3 1 5 . 2 0 0 0 1 0 0 . 1 1 . 0 0 . 2 4 3 3 V 2 6 C 3 2 Z D 2 6 0 9 . 8 5 0 1 . 5 6 0 5 1 5 . 2 0 0 0 1 0 0 . 1 1 . 0 0 . 6 4 4 3 V 8 6 C 3 2 Z D 8 6 0 6 . 4 6 0 4 . 1 7 0 0 2 5 . 2 0 0 0 1 0 0 . 1 1 . 0 0 . 1 5 5 3 V 5 7 C 3 2 Z D 5 7 5 2 . 1 7 5 7 . 8 7 0 5 2 5 . 2 0 0 0 1 0 0 . 1 1 . 0 0 . 6 5 6 3 V e c n a d e p m I r e n e Z . x a M ZZT @ IZT ZZK @ IZK IR @ VR e s r e v e R x a M t n e r r u C e g a k a e L g n i k r a M e d o C Revision: 2 2009/01/19 www.mccsemi.com 2 of 4 MCC TM Micro Commercial Components |
Número de pieza similar - DZ23C20-TP |
|
Descripción similar - DZ23C20-TP |