Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SD351970401 Datasheet(PDF) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

No. de pieza SD351970401
Descripción Electrónicos  1.27mm (.050") Tab Multiple Wire-to-Board Female Housing, 2.50mm (.098") Pitch, 4Circuits
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  MOLEX4 [Molex Electronics Ltd.]
Página de inicio  http://www.molex.com
Logo MOLEX4 - Molex Electronics Ltd.

SD351970401 Datasheet(HTML) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

  SD351970401 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. SD351970401 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image


Número de pieza similar - SD351970401

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Molex Electronics Ltd.
SD35191-0200 MOLEX4-SD35191-0200 Datasheet
64Kb / 2P
   7.92mm (.312") Pitch Housing: Positive Locking
SD351980801 MOLEX4-SD351980801 Datasheet
111Kb / 2P
   1.27mm (.050") Tab Multiple Wire-to-Board Female Housing, 2.50mm (.098") Pitch, 8Circuits
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com