Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SD303N700100 Datasheet(PDF) 3 Page - SHIELD s.r.l.

No. de pieza SD303N700100
Descripción Electrónicos  SD30 distribution box, side mounting M12-A sockets, built-in control cable
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Página de inicio  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

SD303N700100 Datasheet(HTML) 3 Page - SHIELD s.r.l.

  SD303N700100 Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. SD303N700100 Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l. SD303N700100 Datasheet HTML 3Page - SHIELD s.r.l. SD303N700100 Datasheet HTML 4Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
DISTRIBUTION BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE version 091028
SD30
43-12
www.shield.net
SD30 distribution box, side mounting M12-A sockets, built-in control cable
SD30 scatola distribuzione, prese M12-A, montaggio laterale, cavo di controllo integrato
Distribution box
with small space profile;
from 3 to 15 sockets, up to 2 signals each socket;
with or without signalling Led;
for connection of sensors, actuators, etc.;
special circuits on request.
Scatola di distribuzione
con basso profilo di ingombro;
da 3 a 15 prese, fino a 2 segnali ciascuna presa;
con o senza Led di segnalazione;
per collegamento sensori, attuatori, ecc.;
circuiti speciali a richiesta.
3 sockets
3 prese
6 sockets
6 prese
9 sockets
9 prese
12 sockets
12 prese
15 sockets
15 prese
make the description code in a few steps
(yellow codes are preferred)
A
B
C
(D)
(E)
SD30xN7 xxxxx
xxx
xxxx xxx xxxx
forma il codice descrittivo in pochi passaggi
(i codici gialli sono preferiti)
At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders.
Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino.
General characteristics
Caratteristiche generali
housing material: TPU (polyurethane)
contacts material: nickel and golden plated CuZn
protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3)
body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components)
body max current @ 40°C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal,
higher currents available upon request
housing oil resistance: very good
locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D)
materiale rivestimento: TPU (poliuretano)
materiale contatti: CuZn nichelato e dorato
grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3)
temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici)
corrente massima corpo @ 40°C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale
correnti superiori disponibili su richiesta.
resistenza olio del rivestimento: ottima
materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D)
A
main description
descriz. principale
(a1)
B
cable
cavo
(a1)
C
cable length
lungh cavo
(a1)
socket
quantity
quantità
prese
socket
type
tipo
presa
cod
ing
chia
ve
connected
terminals
terminali
collegati
(a4)
voltage;
(pollution deg.)
tensione;
(grado inquin.)
(a5)
control
type
tipo
controllo
circuit
circuito
(a4)
SD301N7 00230
837
5000
3
M12
A
1 = V+
2 = B signal
segnale B
3 = V-
4 = A signal
segnale A
5 = ground
terra
1…60 (3)
1…135 (2)
Vdc / Vac
max power
potenza max
200 W
cable
cavo
SD302N7 00230
834
5000
6
SD303N7 00230
846
5000
9
SD304N7 00230
230
5000
12
SD305N7 00230
211
5000
15
SD301N7 06430
837
5000
3
M12
A
10…30 (3)
Vdc
cable
cavo
SD302N7 06430
834
5000
6
SD303N7 06430
846
5000
9
SD304N7 06430
230
5000
12
SD305N7 06430
211
5000
15
(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options;
i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili.
(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart;
il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield.
(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili.
(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1):
2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution;
la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):
2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.


Número de pieza similar - SD303N700100

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
EIC discrete Semiconduc...
SD3030 EIC-SD3030 Datasheet
172Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODE
SD3030MR EIC-SD3030MR Datasheet
132Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODE
logo
SHOUDING Shouding Semic...
SD3038B SHOUDING-SD3038B Datasheet
2Mb / 14P
   HIgh-EffIcIency TransmItter-LIght White LED Driver
logo
International Rectifier
SD303C IRF-SD303C Datasheet
487Kb / 8P
   FAST RECOVERY DIODES Hockey Puk Version
SD303C04S10 IRF-SD303C04S10 Datasheet
487Kb / 8P
   FAST RECOVERY DIODES Hockey Puk Version
More results

Descripción similar - SD303N700100

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
SHIELD s.r.l.
SD202N700100 SHIELD-SD202N700100 Datasheet
535Kb / 4P
   SD20 distribution box, side mounting M12-A sockets, built-in control cable
SK202N700130 SHIELD-SK202N700130 Datasheet
516Kb / 4P
   SK20 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable
SF202N700130 SHIELD-SF202N700130 Datasheet
500Kb / 4P
   SF20 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable
SK302N700130 SHIELD-SK302N700130 Datasheet
525Kb / 4P
   SK30 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable
SD102N700130 SHIELD-SD102N700130 Datasheet
380Kb / 4P
   SD10 distribution box, top mounting M12-A, built-in control cable
SD401N700100 SHIELD-SD401N700100 Datasheet
512Kb / 4P
   SD40 distribution box, L-left profile M12-A sockets, built-in control cable
SK232N700100 SHIELD-SK232N700100 Datasheet
560Kb / 4P
   SK23 distribution box, top mounting 3-pole M8-A sockets, built-in control cable
SK332N700100 SHIELD-SK332N700100 Datasheet
566Kb / 4P
   SK33 distribution box, top mounting 3-pole M8-A sockets, built-in control cable
SF232N700100 SHIELD-SF232N700100 Datasheet
535Kb / 4P
   SF23 distribution box, top mounting 3-pole M8-A sockets, built-in control cable
logo
Belden Inc.
734209-100 BELDEN-734209-100 Datasheet
107Kb / 2P
   Protective cap for M12 mounting sockets and cable sockets
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com